Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 92 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 92 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 88Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 89Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 90Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 91Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 92Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 93Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 94Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 95Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 96Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 92 / 98 page
background image
91
送。
3
RB_ETH_MACON1_TXPAUS
RW
发送 pause 帧使能控制:
0:不发送 pause 帧;1:使能发送。
0
2
RB_ETH_MACON1_RXPAUS
RW
接收 pause 帧使能:
0:不接收 pause 帧;1:使能接收。
0
1
RB_ETH_MACON1_PASSALL
RW
控制帧设置:
0:控制帧将被过滤;
1:没被过滤的控制帧将写入缓存。
0
0
RB_ETH_MACON1_MARXEN
RW
MAC 层接收使能:
0:MAC 不接收数据;1:MAC 接收使能。
0
Mac 层封包控制寄存器(R8_ETH_MACON2)
位
名称
访问
描述
复位值
[7:5]
RB_ETH_MACON2_PADCFG
RW
短包填充设置:
7:所有短包填充 0 至 64 字节,再 4
字节 CRC;
6:不填充短包;
5:检测到字段为 8100h 的 VLAN 网络包
自动填充 0 至 64 字节,否则短包填充
60 字节 0,填充后再 4 字节 CRC;
4:不填充短包;
3:所有短包填充 0 至 64 字节,再 4
字节 CRC;
2:不填充短包;
1:所有短包填充 0 至 60 字节,再 4
字节 CRC;
0:不填充短包。
000b
4
RB_ETH_MACON2_TXCRCEN
RW
发送添加 CRC 控制:
0:硬件不填充 CRC;1:硬件填充 CRC。
0
3
RB_ETH_MACON2_PHDREN
RW
特殊 4 字节不参与 CRC 校验。
0
2
RB_ETH_MACON2_HFRMEN
RW
允许接收巨型帧:
0:不允许接收巨型帧;1:允许接收。
0
1
Reserved
RO
保留。
0
0
RB_ETH_MACON2_FULDPX
RW
以太网络通讯模式:
0:半双工;
1:全双工。
0
最小包间间隔寄存器(R8_ETH_MABBIPG)
位
名称
访问
描述
复位值
7
Reserved
RO
保留。
0
[6:0]
R8_ETH_MABBIPG
RW
最小包间间隔字节数。
0010000b
流控制暂停帧时间寄存器(R16_ETH_EPAUS)
位
名称
访问
描述
复位值
[15:0]
R16_ETH_EPAUS
RW
流控制暂停帧时间。
XXXXh
最大接收包长度寄存器(R16_ETH_MAMXFL)
位
名称
访问
描述
复位值
[15:0]
R16_ETH_MAMXFL
RW
最大接收包长度。
0000h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com