Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 28 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 28 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 24Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 25Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 26Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 27Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 28Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 29Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 30Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 31Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 32Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 98 page
background image
27
1:上电;
0:掉电。
2
RB_CLK_XT32M_PON
RWA
外部 32MHz 振荡器电源控制位:
1:上电;
0:掉电。
1
[1:0]
Reserved
RO
保留。
00b
内部 32KHz 时钟校准寄存器(R16_INT32K_TUNE)
位
名称
访问
描述
复位值
[15:10]
Reserved
RO
保留。
000000b
[9:0]
RB_INT32K_TUNE
RWA
内部 RC 32KHz 时钟频率校准值。
1000000000b
外部 32KHz 时钟谐振控制寄存器(R8_XT32K_TUNE)
位
名称
访问
描述
复位值
[7:4]
RB_XT32K_C_LOAD
RWA
选择与外部 32KHz 晶体匹配的内置负载
电容(可能影响 RTC 时钟精度):
0000:内置负载电容量为 2pF;
其它:
电容量 = RB_XT32K_C_LOAD + 12pF,
0001b~1111b 分别对应约 13pF~27pF。
根据所用晶体参数选择。
1100b
[3:2]
Reserved
RO
保留。
00b
[1:0]
RB_XT32K_I_TUNE
RWA
外部 32KHz 振荡器偏置电流选择:
00:70%额定电流;01:额定电流;
10:140%额定电流;11:200%额定电流。
11b
32KHz 振荡器配置寄存器(R8_CK32K_CONFIG)
位
名称
访问
描述
复位值
7
RB_32K_CLK_PIN
RO
32KHz 时钟引脚状态(异步信号)。
X
[6:3]
Reserved
RO
保留。
0000b
2
RB_CLK_OSC32K_XT
RWA
CK32K(32KHz)时钟源选择位:
1:外部 32KHz 振荡器;
0:内部 32KHz 振荡器。
0
1
RB_CLK_INT32K_PON
RWA
内部 32KHz 振荡器电源控制位:
1:上电;
0:掉电。
1
0
RB_CLK_XT32K_PON
RWA
外部 32KHz 振荡器电源控制位:
1:上电;
0:掉电。
0
内部 32MHz 时钟校准寄存器(R8_INT32M_CALIB)
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
R8_INT32M_CALIB
RWA
内部 RC 32MHz 时钟频率校准值。
XXXXXXXXb
外部 32MHz 时钟谐振控制寄存器(R8_XT32M_TUNE)
位
名称
访问
描述
复位值
7
Reserved
RO
保留。
0
[6:4]
RB_XT32M_C_LOAD
RWA
选择与外部 32MHz 晶体匹配的内置负载
电容(可能影响无线通讯):
电容量 = RB_XT32M_C_LOAD * 2 + 10pF,
000b~111b 分别对应约 10pF~24pF。
根据所用晶体参数选择,常用为 111b。
011b



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com