Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 72 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 72 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 68Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 69Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 70Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 71Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 72Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 73Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 74Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 75Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 76Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 72 / 98 page
background image
71
位
名称
访问
描述
复位值
[7:4]
Reserved
RO
保留。
0000b
[3:0]
RB_ADC_CH_INX
RW
ADC 通道索引号,共 8 个通道:
00h-05h:外部信号通道 AIN0~AIN5;
06h/0Eh:电池电压 VBAT;
07h/0Fh:内置温度传感器 TS。
1111b
ADC 配置寄存器(R8_ADC_CFG)
位
名称
访问
描述
复位值
[7:6]
RB_ADC_CLK_DIV
RW
ADC 时钟频率选择:
00:基于 CK32M 的 10 分频,3.2MHz;
01:基于 CK32M 的 12 分频,2.67MHz;
10:基于 CK32M 的 6 分频,5.33MHz;
11:基于 CK32M 的 8 分频,4MHz。
实际采样速率约为时钟频率的 1/16。
10b
[5:4]
RB_ADC_PGA_GAIN
RW
ADC 的输入 PGA 增益选择:
00:-12dB,1/4 倍;
01:-6dB,1/2 倍;
10:0dB,1 倍,无增益;
11:6dB,2 倍。
10b
3
RB_ADC_OFS_TEST
RW
ADC 偏移误差测试模式:
1:测试模式(仅通道 1 支持);
0:正常模式。
0
2
RB_ADC_DIFF_EN
RW
ADC 通道信号输入模式:
1:差分输入; 0:单端输入。
0
1
RB_ADC_BUF_EN
RW
ADC 输入缓冲器 BUF 使能:
1:开启;
0:关闭。
0
0
RB_ADC_POWER_ON
RW
ADC 模块电源使能控制:
1:使能;
0:关闭。
0
表 15-2 PGA 增益选择与输入电压范围表
PGA 增益选择
由 ADC 转换后的数据
计算被采样的电压 Vi
理论可测
电压上限
理论可测电压范围
(假定 Vref=1.05V)
建议实际可用
测量电压范围
-12dB(1/4 倍)
(ADC/512-3)*Vref
5*Vref
-0.2V ~ VIO33+0.2V
2.9V ~ VIO33
-6dB(1/2 倍)
(ADC/1024-1)*Vref
3*Vref
-0.2V ~ 3.15V
1.9V ~ 3V
0dB(1 倍)
(ADC/2048)*Vref
2*Vref
0V ~ 2.1V
0V ~ 2V
6dB(2 倍)
(ADC/4096+0.5)*Vref
1.5*Vref
0.525V ~ 1.575V
0.6V ~ 1.5V
ADC:ADC 转换后的数字量,即 R16_ADC_DATA。
Vref:内部模拟电路的电源节点 VINTA 的实际电压值,通常为 1.05V±0.015V。
说明:较低的电压如果进行负增益(信号减小)后采样,可能将会导致一段电压范围内误差大;
而较高的电压如果经过正增益(信号放大)后采样,可能将会导致 ADC 转换值溢出,因此建议根据被
测信号电压范围选择合理的增益模式。
默认建议开启输入缓冲器,只有当外部信号源内阻小于 1KΩ时,才可以关闭输入缓冲器进行 ADC。
当采用差分输入时,建议关闭输入缓冲器。当用于 TouchKey 检测时,必须开启输入缓冲器,且
建议选择 0dB(优先)或-6dB 两种增益之一。
ADC 转换控制寄存器(R8_ADC_CONVERT)
位
名称
访问
描述
复位值



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com