Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 30 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 30 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 26Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 27Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 28Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 29Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 30Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 31Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 32Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 33Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 34Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 98 page
background image
29
1:使能;
0:禁用。
4
RB_RTC_TMR_EN
RWA
RTC 定时模式使能位:
1:使能;
0:禁用。
0
3
RB_RTC_IGNORE_B0
RWA
触发模式下忽略比较匹配值的最低位:
1:忽略最低位; 0:比较最低位。
0
[2:0]
RB_RTC_TMR_MODE
RWA
RTC 定时模式固定周期(定时)选择:
000:0.125S;
001:0.25S;
010:0.5S;
011:1S;
100:2S;
101:4S;
110:8S;
111:16S。
010b
RTC 触发数值寄存器(R32_RTC_TRIG)
位
名称
访问
描述
复位值
[31:0]
R32_RTC_TRIG
RWA
RTC 触发模式下的预设匹配数值,其高
16 位和低 16 位分别与 R16_RTC_CNT_2S
和 R16_RTC_CNT_32K 进行匹配。
与 RB_RTC_LOAD_LO 及 RB_RTC_LOAD_HI
配合,用于更新 RTC 计数器当前值。
0000h
注:预设匹配数值不是直接写入目标时间,涉及简单计算,请参考后面的说明。
RTC 基于 32768Hz 计数值寄存器(R16_RTC_CNT_32K)
位
名称
访问
描述
复位值
[15:0]
R16_RTC_CNT_32K
RO
RTC 基于 32768Hz 计数值寄存器。
XXXXh
RTC 以 2S 为单位的计数值寄存器(R16_RTC_CNT_2S)
位
名称
访问
描述
复位值
[15:0]
R16_RTC_CNT_2S
RO
RTC 以 2S 为单位的当前计数值。
XXXXh
RTC 以天为单位的计数值寄存器(R32_RTC_CNT_DAY)
位
名称
访问
描述
复位值
[31:16]
Reserved
RO
保留。
0000h
[15:14]
Reserved
RO
保留。
00b
[13:0]
R32_RTC_CNT_DAY
RO
RTC 以天为单位的当前计数值。 XXXXXXXXXXXXXXb
6.4 功能描述及配置
6.4.1 RTC 计数器初始化
(1)、设置 R32_RTC_TRIG 寄存器数值,将 RB_RTC_LOAD_HI 置位,即可将 R32_RTC_TRIG 寄存器的数值
加载到 R32_RTC_CNT_DAY 寄存器中;
(2)、设置 R32_RTC_TRIG 寄存器数值,将 RB_RTC_LOAD_LO 置位,即可将 R32_RTC_TRIG 寄存器的高低
各 16 位数值分别加载到 R16_RTC_CNT_2S 寄存器和 R16_RTC_CNT_32K 寄存器。
6.4.2 RTC 时钟源切换为 LSE 晶振
(1)、确认 X32KI 和 X32KO 所在的 GPIO 引脚没有设置为输出,没有设置上拉和下拉电阻,只有晶体;
(2)、配置 R8_CK32K_CONFIG 寄存器,置 RB_CLK_XT32K_PON 为 1,开启外部 32KHz 晶体振荡器;
(3)、建议先置 RB_XT32K_I_TUNE 为最大,等待晶体振荡器稳定(约数百 mS)后再改为额定电流;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com