Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 4 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 4 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH577F Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 98 page
background image
3
29
PB19
I/O/A
TMR0_
/SEG19
PB19:通用双向数字 I/0 引脚。
TMR0_:定时器 0 的 TMR0 引脚映射。
30
PB18
I/O/A
SEG18
PB18:通用双向数字 I/0 引脚。
31
X32MO
I/A
-
高频振荡器 HSE 的反相输出端,外接 32MHz 晶体的一端。
32
X32MI
A
-
高频振荡器 HSE 的输入端,外接 32MHz 晶体的另一端。
33
VINTA
电源
-
内部模拟电路的电源节点,需贴近引脚外接 2.2uF 退耦电容。
34
ANT
A
-
RF 射频信号输入输出,建议直连天线。
35
VDCIA
电源
-
内部模拟电路 LDO
调整器的电源输入,需外接退耦电容。
建议不小于 0.1uF,建议通过磁珠或直连 VDCID。
36
PA4
I/O/A
LEDC
/UCC1
/AIN0
PA4:通用双向数字 I/0 引脚。
LEDC:LED 屏接口串行时钟输出。
UCC1:USB type-C 双向配置通道 1。
AIN0:ADC 模拟信号输入通道 0。
37
PA5
I/O/A
UCC2
/AIN1
PA5:通用双向数字 I/0 引脚。
UCC2:USB type-C 双向配置通道 2。
AIN1:ADC 模拟信号输入通道 1。
38
PA6
I/O
PWM4
PA6:通用双向数字 I/0 引脚。
PWM4:脉宽调制输出通道 4。
39
PA0
I/O/A
LED0
/COM0
PA0:通用双向数字 I/0 引脚。
LED0:LED 屏接口串行数据输出 0。
40
PA1
I/O/A
LED1
/COM1
PA1:通用双向数字 I/0 引脚。
LED1:LED 屏接口串行数据输出 1。
41
PA2
I/O/A
LED2
/COM2
PA2:通用双向数字 I/0 引脚。
LED2:LED 屏接口串行数据输出 2。
42
PA3
I/O/A
TMR0
/LED3
/COM3
PA3:通用双向数字 I/0 引脚。
TMR0:定时器 0 的捕捉输入 0 和 PWM 输出通道 0。
LED3:LED 屏接口串行数据输出 3。
43
PA15
I/O/A
MISO
/RXD0_
/AIN5
PA15:通用双向数字 I/0 引脚。
MISO:SPI0 串行数据引脚,主机输入/从机输出。
RXD0_:UART0 的 RXD0 引脚映射。
AIN5:ADC 模拟信号输入通道 5。
44
PA14
I/O/A
MOSI
/TXD0_
/UBUS
/AIN4
PA14:通用双向数字 I/0 引脚。
MOSI:SPI0 串行数据引脚,主机输出/从机输入。
TXD0_:UART0 的 TXD0 引脚映射。
UBUS:USB type-C 总线电压检测输入。
AIN4:ADC 模拟信号输入通道 4。
45
PA13
I/O/A
SCK0
/AIN3
PA13:通用双向数字 I/0 引脚。
SCK0:SPI0 串行时钟引脚,主机输出/从机输入。
AIN3:ADC 模拟信号输入通道 3。
46
PA12
I/O/A
SCS
/AIN2
PA12:通用双向数字 I/0 引脚。
SCS:SPI0 从机模式下的片选输入,低电平有效。
AIN2:ADC 模拟信号输入通道 2。
47
PA11
I/O/A
X32KO
/TMR2
PA11:通用双向数字 I/0 引脚。
X32KO:低频振荡器的反相输出端,外接 32KHz 晶体的一端。
TMR2:定时器 2 的捕捉输入 2 和 PWM 输出通道 2。
48
PA10
I/O/A
X32KI
/TMR1
PA10:通用双向数字 I/0 引脚。
X32KI:低频振荡器的输入端,外接 32KHz 晶体的另一端。
TMR1:定时器 1 的捕捉输入 1 和 PWM 输出通道 1。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com