Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 64 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 64 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 60Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 61Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 62Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 63Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 64Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 65Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 66Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 67Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 68Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 98 page
background image
63
第 12 章 LED 屏控制器
12.1 LED 控制器简介
CH578 芯片提供了 LED 屏控制卡接口,内置 2 字节 FIFO,支持 DMA 和中断,节约 CPU 处理时间,
支持 1/2/4 路数据线接口。
12.2 寄存器描述
表 12-1 LED 相关寄存器列表
名称
访问地址
描述
复位值
R8_LED_CTRL_MOD
0x40006400
LED 模式配置寄存器
0x02
R8_LED_CLOCK_DIV
0x40006401
LED 串行时钟分频寄存器
0x10
R8_LED_STATUS
0x40006404
LED 状态寄存器
0xX0
R16_LED_FIFO
0x40006408
LED 数据 FIFO 寄存器
0xXXXX
R16_LED_DMA_CNT
0x40006410
LED DMA 剩余计数寄存器
0x0000
R16_LED_DMA_MAIN
0x40006414
LED 主缓冲区 DMA 地址
0xXXXX
R16_LED_DMA_AUX
0x40006418
LED 辅助缓冲区 DMA 地址
0xXXXX
LED 模式配置寄存器(R8_LED_CTRL_MOD)
位
名称
访问
描述
复位值
[7:6]
RB_LED_CHAN_MOD
RW
LED 通道模式选择:
00:LED0,单通道输出;
01:LED0/1,双通道输出;
10:LED0~3,4 通道输出;
11:LED0~3,4 通道输出,其中 LED2/3
通道数据来源辅助缓冲区。
00b
5
RB_LED_IE_FIFO
RW
FIFO 计数过半中断使能:
1:FIFO 计数<=2 中断触发;
0:禁止中断。
0
4
RB_LED_DMA_EN
RW
LED DMA 功能和 DMA 中断使能:
1:使能;
0:禁止。
0
3
RB_LED_OUT_EN
RW
LED 信号输出使能:
1:使能;
0:禁止。
0
2
RB_LED_OUT_POLAR
RW
LED 数据输出极性控制位:
1:反相,数据 0 输出 1,数据 1 输出 0;
0:直通,数据 0 输出 0,数据 1 输出 1。
0
1
RB_LED_ALL_CLEAR
RW
LED 的 FIFO/计数器/中断标志清零:
1:强制清空和清零;
0:不清。
1
0
RB_LED_BIT_ORDER
RW
LED 串行数据位序选择:
1:低位在前;
0:高位在前。
0
LED 串行时钟分频寄存器(R8_LED_CLOCK_DIV)
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
R8_LED_CLOCK_DIV
RW
LED 输出时钟分频系数。
LEDC 频率 = Fsys / R8_LED_CLOCK_DIV。
10h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com