Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 6 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 6 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 98 page
background image
5
21
ANT
A
-
RF 射频信号输入输出,建议直连天线。
22
VDCIA
电源
-
内部模拟电路 LDO
调整器的电源输入,需外接退耦电容。
建议不小于 0.1uF,建议通过磁珠或直连 VDCID。
23
PA4
I/O
-
PA4:通用双向数字 I/0 引脚。
24
PA5
I/O
-
PA5:通用双向数字 I/0 引脚。
25
PA15
I/O
MISO
/RXD0_
PA15:通用双向数字 I/0 引脚。
MISO:SPI0 串行数据引脚,主机输入/从机输出。
RXD0_:UART0 的 RXD0 引脚映射。
26
PA14
I/O
MOSI
/TXD0_
PA14:通用双向数字 I/0 引脚。
MOSI:SPI0 串行数据引脚,主机输出/从机输入。
TXD0_:UART0 的 TXD0 引脚映射。
27
PA13
I/O
SCK0
PA13:通用双向数字 I/0 引脚。
SCK0:SPI0 串行时钟引脚,主机输出/从机输入。
28
PA12
I/O
SCS
PA12:通用双向数字 I/0 引脚。
SCS:SPI0 从机模式下的片选输入,低电平有效。
注:
(1)、引脚类型:
I=TTL/CMOS 电平斯密特输入;
O=CMOS 电平三态输出;
A=模拟信号输入或输出;
5VT=支持 5V 信号电压输入。
(2)、引脚的复用功能及映射根据其优先级在表中按从高到底排列,其中 GPIO 功能为最低优先级。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com