Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 90 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 90 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 86Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 87Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 88Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 89Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 90Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 91Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 92Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 93Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 94Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 90 / 98 page
background image
89
[7:4]
Reserved
RO
保留。
0000b
[3:1]
RB_ETH_ECON2_RX
RB_ETH_ECON2_MUST
RW
保留,必须写入 011。
011b
0
RB_ETH_ECON2_TX
RW
发送端节能驱动控制:
0:额定驱动;
1:节能驱动。
0
收发控制寄存器(R8_ETH_ECON1)
位
名称
访问
描述
复位值
7
RB_ETH_ECON1_TXRST
RW
发送模块复位:
0:不复位;
1:复位发送模块。
0
6
RB_ETH_ECON1_RXRST
RW
接收模块复位:
0:不复位;
1:复位接收模块。
0
[5:4]
Reserved
RO
保留。
00b
3
RB_ETH_ECON1_TXRTS
RW
发送开始,发送完成后自动清零:
1:启动发送;
0:无动作。
0
2
RB_ETH_ECON1_RXEN
RW
接收使能控制:
0:关闭接收;
1:开启接收。
0
[1:0]
Reserved
RO
保留。
00b
发送 DMA 缓存地址寄存器(R16_ETH_ETXST)
位
名称
访问
描述
复位值
[15:0]
R16_ETH_ETXST
RW
发送 DMA 缓冲区起始地址。
低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。
XXXXh
发送长度(R16_ETH_ETXLN)
位
名称
访问
描述
复位值
[15:0]
R16_ETH_ETXLN
RW
发送长度。
XXXXh
接收 DMA 缓冲地址寄存器(R16_ETH_ERXST)
位
名称
访问
描述
复位值
[15:0]
R16_ETH_ERXST
RW
接收 DMA 缓冲区起始地址。
低 15 位有效,地址必须 4 字节对齐。
XXXXh
接收长度寄存器(R16_ETH_ERXLN)
位
名称
访问
描述
复位值
[15:0]
R16_ETH_ERXLN
RO
接收长度。
0000h
Hash 表低字节寄存器(R32_ETH_HTL)
位
名称
访问
描述
复位值
[31:24]
R8_ETH_EHT3
RW
Hash Table 字节 3。
48h
[23:16]
R8_ETH_EHT2
RW
Hash Table 字节 2。
4Eh
[15:8]
R8_ETH_EHT1
RW
Hash Table 字节 1。
A0h
[7:0]
R8_ETH_EHT0
RW
Hash Table 字节 0。
33h
Hash 表高字节寄存器(R32_ETH_HTH)
位
名称
访问
描述
复位值
[31:24]
R8_ETH_EHT7
RW
Hash Table 字节 7。
50h



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com