Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 1 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 1 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH577F Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 98 page
background image
CH578、CH577 数据手册
V1.0
概述
CH578 是集成 BLE 无线通讯的 ARM 内核 32 位微控制器。片上集成低功耗蓝牙 BLE 通讯模块、以
太网控制器及收发器、全速 USB 主机和设备控制器及收发器、段式 LCD 驱动模块、ADC、触摸按键检
测模块、RTC 等丰富的外设资源。
CH577 是 CH578 的简化版,用户应用程序存储器 FlashROM 仅 128KB,去掉了以太网、USB、段式
LCD、ADC 等模拟模块,仅保留了数字模块,其它与 CH578 相同,可直接参考 CH578 手册和资料。
芯片
型号
用户闪存
+引导闪存
+数据闪存
RAM
RTC
时
钟
定
时
器
捕
捉
PWM
串
口
SPI
主
从
BLE
蓝
牙
ADC
及
TS
电容
触摸
按键
PLL
倍
频
以
太
网
USB
主机
设备
段
式
LCD
LED
接
口
通
用
I/O
封装
形式
CH578M 160K+4K+2K 14K
+2K
√
3
组
3 3+8 2
组
√
√
6+1 6 路 √ √
√
√
√
40 QFN48
CH577F 128K+4K+2K
2
2
0
0
× ×
×
×
×
20 QFN28
功能(CH578)
l 内核 Core:
- 32 位 ARM Cortex-M0 内核
- 最高 40MHz 系统主频,最低 32KHz 主频
l 167K 字节非易失存储 FlashROM:
- 160KB 用户应用程序存储区 CodeFlash
- 2KB 用户非易失数据存储区 DataFlash
- 4KB 系统引导程序存储区 BootLoader
- 1KB 系统非易失配置信息存储区 InfoFlash
- 支持 ICP、ISP 和 IAP,支持 OTA 无线升级
l 16K 字节易失数据存储 SRAM:
- 14KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM14K
- 2KB 双电源供电的睡眠保持存储区 RAM2K
l 电源管理和低功耗:
- 支持 3.3V 和 2.5V 电源,范围 2.1V~3.6V
- 内置 DC-DC 转换,0dBm 发送功率时电流 6mA
- 暂停模式 Halt:420uA
- 睡眠模式 Sleep:0.6uA~2.0uA 多档
- 下电模式 Shutdown:0.2uA~1.3uA 多档
- 电池电压低压监控
l 安全特性:AES-128 加解密,芯片唯一 ID
l 蓝牙 BLE:
- 集成 2.4GHz RF 收发器和基带及链路控制
- 单端 RF 接口,无需外部电感,简化板级设计
- 接收灵敏度-93dBm,可编程+3dBm 发送功率
- 符合 Bluetooth Low Energy 4.2 规范
- 在 0dBm 发送功率时无线通讯距离约 100 米
- 提供优化的协议栈和应用层 API,支持组网
l 以太网 Ethernet:
- 内置 MAC 控制器,支持帧过滤,支持 DMA
- 集成 10Mbps 收发器 PHY,内置 50Ω匹配电阻
- 通讯距离 200 米,支持自动协商,支持节能
l 通用串行总线 USB:
- 内置 USB 控制器和 DMA,支持 64 字节数据包
- 集成 USB 2.0 全速收发器 PHY,无需外围
- 支持全/低速的 Host 主机和 Device 设备模式
l 实时时钟 RTC:支持定时和触发两种模式
l 段式 LCD:支持 96 点(24×4)LCD 面板
l 模数转换 ADC:
- 12 位模数转换器,支持差分和单端输入
- 6 路外部模拟信号通道和 2 路内部信号
l 触摸按键检测模块 TouchKey:6 路通道
l 定时器 Timer 和脉宽调制 PWM:
- 3 组 26 位定时器,16MHz 主频定时可达 4.2S
- 3 路捕捉/采样,支持上升沿/下降沿/双边沿
- 3 路 26 位 PWM 输出,8 路 8 位 PWM 输出
l 异步串口 UART:
- 2 组独立 UART,兼容 16C550,内置 8 级 FIFO
- 23 位计数器,最高通讯波特率可达 5Mbps
- UART0 支持 Modem,支持硬件自动流控
- UART0 支持多机通讯时从机地址自动匹配
l 串行外设接口 SPI:
- 支持 Master 和 Slave 模式
- 内置 FIFO,支持 DMA
- SCK 串行时钟频率可达系统主频的一半
l LED 点阵屏接口:支持 1/2/4 路数据线
l 时钟:内置 32MHz 和 32KHz 时钟,内置 PLL
l 温度转感器 TS
l 通用输入输出端口 GPIO:
- 40 个 GPIO,其中 4 个支持 5V 信号输入
- 32 个中断输入,32 个唤醒输入
l CH578M 封装形式:QFN48_5X5
l CH577F 封装形式:QFN28_4X4


Similar Part No. - CH577F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CH571026 ETC-CH571026 Datasheet
34Mb / 42P
MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
CH571060 ETC-CH571060 Datasheet
34Mb / 42P
MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
CH571125 ETC-CH571125 Datasheet
34Mb / 42P
MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
CH572026 ETC-CH572026 Datasheet
34Mb / 42P
MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
CH572060 ETC-CH572060 Datasheet
34Mb / 42P
MAGNETIC POWDER CORES
Ver.12
More results

Similar Description - CH577F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
AN2748 ETC-AN2748 Datasheet
883Kb / 40P
Genesi Pegasos II Kernel and NFS Facility
logo
Advantech Co., Ltd.
RSB-4210EVALUATIONKIT ADVANTECH-RSB-4210EVALUATIONKIT Datasheet
1Mb / 2P
Freescale i.MX53 SBC with Linux Kernel 2.6
logo
Microchip Technology
PIC18FXX39 MICROCHIP-PIC18FXX39 Datasheet
2Mb / 322P
Enhanced FLASH Microcontrollers with Single Phase Induction Motor Control Kernel
11/29/12 2002-2013
logo
Texas Instruments
AM1808 TI1-AM1808_12 Datasheet
1Mb / 262P
ARM Microprocessor
AM3517 TI1-AM3517_12 Datasheet
1Mb / 222P
ARM Microprocessors
logo
Advantech Co., Ltd.
ROM-1210EVALUATIONKIT ADVANTECH-ROM-1210EVALUATIONKIT_14 Datasheet
1Mb / 2P
Freescale i.MX53 COM with Linux Kernel 2.6
RSB-4210 ADVANTECH-RSB-4210_12 Datasheet
1Mb / 2P
Freescale i.MX53 SBC with Linux Kernel 2.6
logo
Nuvoton Technology Corp...
N79E815 NUVOTON-N79E815 Datasheet
3Mb / 179P
Nuvoton 8051 Kernel microcontroller
logo
Nanjing Qinheng Microel...
CH579 WCH-CH579 Datasheet
1Mb / 99P
ARM kernel
logo
Advantech Co., Ltd.
RSB-4220 ADVANTECH-RSB-4220 Datasheet
422Kb / 2P
TI Sitara™ ARM® AM3352 Cortex®-A8 3.5" SBC with Linux Kernel V3.2.0
3-May-2016
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com