Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 44 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 44 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 40Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 41Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 42Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 43Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 44Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 45Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 46Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 47Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 48Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 98 page
background image
43
PWM 操作步骤如下:
(1)、将 RB_TMR_ALL_CLEAR 置位,清空和清零 R32_TMRx_FIFO 和中断标志等;
(2)、设置 PWM 总周期寄存器 R32_TMRx_CNT_END,该值应该不小于 R32_TMRx_FIFO 寄存器中的值;
(3)、配置 R8_TMRx_CTRL_MOD,清零 RB_TMR_ALL_CLEAR,清零 RB_TMR_MODE_IN 对应 PWM 模式,通过
RB_TMR_OUT_POLAR 选择输出极性,根据需要通过 RB_TMR_PWM_REPEAT 选择同一数据重复次数;
(4) 、设置数据寄存器 R32_TMRx_FIFO,最小值为 0,对应占空比 0%,最大值同 R32_TMR_CNT_END,
对应占空比 100%,占空比计算:R32_TMRx_FIFO/R32_TMRx_CNT_END。TMR1 和 TMR2 可通过 DMA 加载连
续动态数据,结合同一数据重复输出次数,可以模仿出特殊波形;
(5)、配置 R8_TMRx_CTRL_MOD,置位 RB_TMR_COUNT_EN 启动计数和 RB_TMR_OUT_EN 允许 PWM 输出;
(6)、将 PWM 对应的 I/O 引脚设置为输出;
(7)、可选步骤,如果需要启用中断则设置相应的中断使能寄存器位;
(8)、PWM 一个周期完成后,如果开启中断则当 RB_TMR_IF_DATA_ACT 或 RB_TMR_IF_CYC_END 置位后会
触发硬件中断;
(9)、更新 R32_TMRx_FIFO 中数据可以动态改变 PWM 的占空比,建议通过 DMA 加载。
例如:设置 RB_TMR_OUT_POLAR 位为 0,R32_TMRx_FIFO 为 6,R32_TMRx_CNT_END 为 18,则产生 PWM
的基本时序图如下所示,其占空比为:R32_TMRx_FIFO / R32_TMRx_CNT_END = 1/3
图 8-1 PWM 输出时序图
如果 RB_TMR_PWM_REPEAT 设置为 00 则表示上述过程重复 1 次,01 表示重复 4 次,10 表示重复 8
次,11 表示重复 16 次。重复之后再加载 FIFO 中的下一个数据继续。
8.3.3 捕捉功能
芯片的每个定时器都具备捕捉功能,其中 TMR1 和 TMR2 的捕捉功能支持 DMA 数据存储。捕捉模式
可以选择任何边沿触发开始至任何边沿触发结束、上升沿触发开始至上升沿触发结束、下降沿触发开
始至下降沿触发结束三种模式。以下为捕捉触发模式说明表:
表 8-5 捕捉触发模式说明表
捕捉模式选择位
RB_TMR_CATCH_EDGE
触发方式
图示
00
不捕捉
无
01
边沿触发
边沿至边沿
10
下降沿至下降沿



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com