Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 96 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 96 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 90Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 91Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 92Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 93Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 94Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 95Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 96Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 97Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 98Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 98 page
background image
95
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
FLSIR
内部 LSI 振荡器频率(校准前)
20K
32K
48K
Hz
FLSI
内部 LSI 频率(应用软件运行时校准后)
32700
32768
32836
Hz
ALSI
LSI 振荡器精度
(软件校准后)
TA=-40℃~85℃
0.2
0.9
%
TA=0℃~60℃
0.1
0.3
%
TSULSI
内部 LSI 振荡器启动到稳定时间
40
100
uS
TSULSE
外部 LSE 振荡器启动到稳定时间
150
450
1000
mS
表 19-7 PLL 特性
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
FPLL
PLL 倍频输出时钟(CK32M * 15 倍)
480
MHz
TPLLLK
PLL 锁相时间
1
3
mS
19.5 时间参数
测试条件:TA=25℃,VIO33=3.3V,Fsys=6.4MHz。
表 19-8 时间参数
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
Trpor
电源上电复位 RPOR 后的复位延时
11
15
20
mS
Trst
RST#有效信号宽度
100
nS
Tmr
外部复位 MR 后的复位延时
2
8
18
uS
Tsr
软件复位 SR 后的复位延时
2
8
18
uS
Twtr
看门狗复位 WTR 后的复位延时
10
12
18
uS
TWAK
从低功耗状态
退出的唤醒时间
空闲模式
0.6
0.8
1.6
uS
暂停模式,ROM 待机
0.7
1.0
2.0
uS
暂停模式,ROM 停用
9
11
15
uS
睡眠模式
300
330
400
uS
下电模式
350
380
450
uS
注:上表中延时参数均是基于 Tsys 的倍数,降低主频将增加延时。
上表中延时参数是基于使用内部 HSI 时钟源,如果睡眠期间使用外部 HSE 时钟源,那么表中暂停
模式/睡眠模式/下电模式的延时参数 TWAK 均会额外再增加约 1.5mS(启动到稳定)
。
19.6 其它参数
测试条件:TA=25℃,VIO33=3.3V,Fsys=16MHz。
表 19-9 其它参数
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值 单位
RTS
TS 温度传感器的测量范围
-40
90
℃
ATSC
温度传感器经软件校准后的测量误差
±6
℃
TFRER
Flash-ROM 的单次扇区擦除操作时间
1.1
1.4
2.4
mS
TFRPG
Flash-ROM 的单次字编程操作时间
22
27
36
uS
NEPCE
Flash-ROM 的擦写次数
erase/program cycle endurance
5~45℃
100K
800K(非担保)
times
-40~85℃
30K
100K(非担保)
TDR
Flash-ROM 的数据保持能力
10
years
VESD
I/O 输入或者输出
引脚上的 ESD 耐压
天线 ANT
2K
4K(非担保)
V
I/O 引脚:PA 和 PB
4K
6K(非担保)
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com