Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 71 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 71 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 67Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 68Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 69Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 70Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 71Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 72Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 73Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 74Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 75Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 98 page
background image
70
第 15 章 模数转换器 ADC
15.1 ADC 简介
CH578 芯片提供一个 12 位逐次逼近型模拟数字转换器 ADC,提供多达 8 个通道,支持 6 个外部信
号源和 2 个内部信号源。
15.1.1 主要特性
l
12 位分辨率。
l
6 个外部电压采样通道、内部的温度检测通道、内部的电池电压检测通道。
l
单端输入模式和差分输入模式检测。
l
采样时钟频率可选。
l
ADC 输入电压范围 0V~VIO33。
l
可选 PGA,提供增益调节选择。
l
可选输入缓冲器 BUF,支持高阻信号源。
15.1.2 功能描述
下图为一个 ADC 模块的框图。
图 15-1 ADC 结构图
15.2 寄存器描述
表 15-1 ADC 相关寄存器列表
名称
访问地址
描述
复位值
R8_ADC_CHANNEL
0x40001058
ADC 输入通道选择寄存器
0x0F
R8_ADC_CFG
0x40001059
ADC 配置寄存器
0xA0
R8_ADC_CONVERT
0x4000105A
ADC 转换控制寄存器
0x00
R8_TEM_SENSOR
0x4000105B
温度传感器控制寄存器
0x04
R16_ADC_DATA
0x4000105C
ADC 数据寄存器
0x0XXX
R8_ADC_INT_FLAG
0x4000105E
ADC 中断标志寄存器
0x00
ADC 输入通道选择寄存器(R8_ADC_CHANNEL)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com