Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH577F Datasheet(PDF) 12 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH577F
Description  ARM kernel
PDF  98 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH577F Datasheet(HTML) 12 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH577F Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 14Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 15Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH577F Datasheet HTML 16Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 98 page
background image
11
第 3 章 中断
3.1 中断控制器
系统支持多达 15 组中断信号源,每个中断请求都有独立的触发和屏蔽控制位,有专用的状态位。
3.2 系统嘀嗒 SysTick 校准值
当系统嘀嗒时钟设定为 32MHz,系统嘀嗒校准值固定为 32000,将产生 1mS 时间基准。
3.3 中断和异常向量
下表列出了芯片系统的向量表
表 3-1 中断向量表
位置
优先
级
优先级
类型
名称
说明
地址
-
-
-
保留
0x0000_0000
-15
-3
固定
Reset
复位
0x0000_0004
-14
-2
固定
NMI
不可屏蔽中断
0x0000_0008
-13
-1
固定
Hard fault
所有类型的失效
0x0000_000C
-
-
-
保留
-
-5
0
可设置
SVCall
通过 SWI 指令的系统服务调用
0x0000_002C
-
-
-
保留
-
-2
1
可设置
PendSV
可挂起系统服务
0x0000_0038
-1
2
可设置
SysTick
系统嘀嗒定时器
0x0000_003C
0
3
可设置
TMR0
TMR0 定时器 0 中断
0x0000_0040
1
4
可设置
GPIO
GPIO 通用 I/O 中断
0x0000_0044
2
5
-
-
保留
-
3
6
可设置
SPI0
SPI0 中断
0x0000_004C
4
7
可设置
BLEL
无线模块的 LLE 中断
0x0000_0050
5
8
可设置
BLEB
无线模块的 BB 中断
0x0000_0054
6
9
可设置
USB
USB 中断
0x0000_0058
7
10
可设置
ETH
以太网中断
0x0000_005C
8
11
可设置
TMR1
TMR1 定时器 1 中断
0x0000_0060
9
12
可设置
TMR2
TMR2 定时器 2 中断
0x0000_0064
10
13
可设置
UART0
UART0 异步串口 0 中断
0x0000_0068
11
14
可设置
UART1
UART1 异步串口 1 中断
0x0000_006C
12
15
可设置
RTC
RTC 实时时钟中断
0x0000_0070
13
16
可设置
ADC
ADC 中断
0x0000_0074
14
17
-
-
保留
-
15
18
可设置
LED
LED 屏控制中断
0x0000_007C
16
19
-
-
保留
-
17
20
-
-
保留
-
18
21
-
-
保留
-
19
22
可设置
WDOG_BAT
看门狗定时器中断/电池低电压中断
0x0000_008C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com