Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TAS3004 Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Part # TAS3004
Description  Digital Audio Processor With Codec
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS3004 Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TAS3004 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 80 page
background image
v
8.2
Recommended Operating Conditions
8–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3
Static Digital Specifications
8–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4
ADC Digital Filter
8–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5
Analog-to-Digital Converter
8–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6
Input Multiplexer
8–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.7
DAC Interpolation Filter
8–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.8
Digital-to-Analog Converter
8–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.9
DAC Output Performance Data
8–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.10
I2C Serial Port Timing Characteristics
8–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
System Diagrams
9–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Mechanical Information
10–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Software Interface
A–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.1
Main Control Register Map
A–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.1.1
Main Control Register 1
A–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.1.2
Main Control Register 2
A–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.1.3
Analog Control Register 2
A–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2
Volume Gain Command
A–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.3
Treble Control Register Command
A–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.4
Bass Control Register Command
A–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.5
I2C Mix Register Command
A–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.6
Programming Instruction for the Loudness Contour
A–9
. . . . . . . . . . . . . .
A.7
Examples of DRCE
A–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.7.1
DRCE On/Off
A–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.7.2
Above Threshold Ratios
A–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.7.3
Below Threshold Ratios
A–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.7.4
Threshold
A–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.7.5
Time Constants
A–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.7.6
DRCE Example With Threshold at –12 dB
A–13
. . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com