Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TAS3004 Datasheet(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Part # TAS3004
Description  Digital Audio Processor With Codec
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TAS3004 Datasheet(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TAS3004 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TAS3004 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 80 page
background image
iv
4.6
Bass Control
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7
De-Emphasis (DM)
4–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8
Analog Control Register Operation
4–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9
Dynamic Loudness Contour
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.1
Loudness Biquads
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.2
Loudness Gain
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9.3
Loudness Contour Operation
4–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10
Dynamic Range Compression/Expansion
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11
AllPass Function
4–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12
Main Control Register 2 (43h)
4–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Filter Processor
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Biquad Block
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Filter Coefficients
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Biquad Structure
5–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6I2C Serial Control Interface
6–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
Introduction
6–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2
I2C Protocol
6–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3
Operation
6–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1
Write Cycle Example
6–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2
TAS3004 I2C Readback Example
6–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.3
I2C Wait States
6–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4
SMBus Operation
6–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.1
Block Write Protocol
6–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.2
Write Byte Protocol
6–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.3
Wait States
6–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.4
TAS3004 SMBus Readback
6–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Microcontroller Operation
7–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
General Description
7–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2
Power-Up/Power-Down Reset
7–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.1
Power-Up Sequence
7–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.2
Reset
7–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.3
Reset Circuit
7–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.4
Fast Load Mode
7–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.5
Codec Reset
7–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3
Power-Down Mode
7–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.1
Power-Down Timing Sequence
7–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4
Test Mode
7–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.5
Internal Interface
7–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6
GPI Terminal Programming
7–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.1
Switch Interface
7–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6.2
GPI Architecture
7–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7
External EPROM Memory Maps
7–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Electrical Characteristics
8–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1
Absolute Maximum Ratings Over Operating Temperature Ranges
8–1
.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com