Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PWR-2700-DC-R Datasheet(PDF) 6 Page - Arista Networks, Inc

Part # PWR-2700-DC-R
Description  Quick Start Guide 7500N Series Modular Data Center Switches
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ARISTA [Arista Networks, Inc]
Direct Link  https://www.arista.com/en/
Logo ARISTA - Arista Networks, Inc

PWR-2700-DC-R Datasheet(HTML) 6 Page - Arista Networks, Inc

Back Button PWR-2700-DC-R Datasheet HTML 2Page - Arista Networks, Inc PWR-2700-DC-R Datasheet HTML 3Page - Arista Networks, Inc PWR-2700-DC-R Datasheet HTML 4Page - Arista Networks, Inc PWR-2700-DC-R Datasheet HTML 5Page - Arista Networks, Inc PWR-2700-DC-R Datasheet HTML 6Page - Arista Networks, Inc PWR-2700-DC-R Datasheet HTML 7Page - Arista Networks, Inc PWR-2700-DC-R Datasheet HTML 8Page - Arista Networks, Inc PWR-2700-DC-R Datasheet HTML 9Page - Arista Networks, Inc PWR-2700-DC-R Datasheet HTML 10Page - Arista Networks, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 80 page
background image
5. Configure the switch (Configuring the Modular Switch).
Important:
Class 1 Laser Product: This product has provisions to install Class 1 laser transceivers that
provides optical coupling to the communication network. Once a Class 1 laser product is
installed, the equipment is a Class 1 Laser Product (Appareil à Laser de Classe 1). The
customer is responsible for selecting and installing the Class 1 laser transceiver and for
insuring that the Class 1 AEL (Allowable Emission Limit) per EN/IEC 60825, CSA E60825-1,
and Code of Federal Regulations 21 CFR 1040 is not exceeded after the laser transceiver
have been installed. Do not install laser products whose class rating is greater than 1. Refer
to all safety instructions that accompanied the transceiver prior to installation. Only Class 1
laser devices certified for use in the country of installation by the cognizant agency are to be
utilized in this product.
Produit Laser de classe 1: Ce produit a des dispositions pour installer des émetteurs-
récepteurs de laser de classe 1 qui offre de couplage au réseau de communication
optique.Une fois un produit laser de classe 1 est installé, l'équipement est un produit Laser
de classe 1 (Appareil à Laser de Classe 1).Le client est responsable pour sélectionner
et installer l'émetteur/récepteur de laser de classe 1 et pour assurer que la classe 1 AEL
(limite d'émission admissible) par EN/IEC 60825, CSA E60825-1, et Code des règlements
fédéraux 21 CFR 1040 ne soit pas dépassée après avoir installé l'émetteur/récepteur
de laser. Ne pas installer des appareils à laser dont la cote de classe est supérieure à
1.Voir toutes les consignes de sécurité qui ont accompagné l'émetteur-récepteur avant
l'installation. Seuls appareils laser de classe 1 certifiés pour une utilisation dans le pays
d’installation par l’organisme compétent doivent être utilisées dans ce produit.
Important:
Ultimate disposal of this product should be handled in accordance with all national laws and
regulations.
L'élimination finale de ce produit doit être effectuée conformément à toutes les lois
nationales etrèglements.
1.4
Safety Information
Refer to the Arista Networks Document Safety Information and Translated Safety Warnings
available at: https://www.arista.com/en/support/product-documentation.
1.5
Obtaining Technical Assistance
Any customer, partner, reseller or distributor holding a valid Arista Service Contract can obtain
technical support in any of the following ways:
•
Email: support@arista.com. This is the easiest way to create a new service request.
Include a detailed description of the problem and the output of “show tech-support”.
•
Web: https://www.arista.com/en/support.
A support case may be created through the support portal on our website. You may also download
the most current software and documentation, as well as view FAQs, Knowledge Base articles,
Security Advisories, and Field Notices.
•
Phone: +1 866-476-0000 or +1 408-547-5502.
Important:
No user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel.
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com