Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 16 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 16 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 14Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 15Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 16Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 17Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 18Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 19Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 20Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 54 page
background image
CH554 手册
16
bRST_FLAG1
bRST_FLAG0
复位标志描述
0
0
软件复位,来源:bSW_RESET=1 并且(bBOOT_LOAD=0 或 bWDOG_EN=1)
0
1
电源上电复位,来源:VCC 引脚电压低于检测电平
1
0
看门狗复位,来源:bWDOG_EN=1 并且看门狗超时溢出
1
1
外部引脚手工复位,来源:En_RST_RESET=1 并且 RST 输入高电平
7.3 复位控制
CH554 有 4 个复位源:上电复位、外部复位、软件复位、看门狗复位,后三者属于热复位。
7.3.1 上电复位
上电复位 POR 由片内电压检测电路产生。POR 电路持续监控 VCC 引脚的电源电压,低于检测电
平 Vpot 时产生上电复位,并由硬件自动延时 Tpor 以保持复位状态,延时结束后 CH554 运行。
只有上电复位才使 CH554 重新加载配置信息以及清零 RESET_KEEP,其它热复位不影响。
7.3.2 外部复位
外部复位由外加于 RST 引脚的高电平产生。当配置信息 En_RST_RESET 为 1,并且 RST 引脚上的
高电平持续时间大于 Trst 时触发复位过程。当外加高电平信号撤消后,硬件自动延时 Trdl 以保持
复位状态,延时结束后 CH554 从 0 地址开始执行。
7.3.3 软件复位
CH554 支持内部软件复位,以便不需要外部干预即可主动复位 CPU 状态并重新运行。设置全局
配置寄存器 GLOBAL_CFG 中的 bSW_RESET 为 1,即可软件复位,并且自动延时 Trdl 以保持复位状态,
延时结束后 CH554 从 0 地址开始执行,bSW_RESET 位由硬件自动清零。
当 bSW_RESET 置 1 时,如果 bBOOT_LOAD=0 或者 bWDOG_EN=1,那么复位后 bRST_FLAG1/0 将指示
为软件复位;当 bSW_RESET 置 1 时,如果 bBOOT_LOAD=1 并且 bWDOG_EN=0,那么 bRST_FLAG1/0 将不
产生新的复位标志,而是保持前一次的复位标志不变。
对于有 ISP 引导程序的芯片,电源上电复位后,先运行引导程序,该程序根据需要软件复位芯
片以切换到应用程序状态,此次软件复位只导致 bBOOT_LOAD 清零,不影响 bRST_FLAG1/0 的状态(由
于复位前 bBOOT_LOAD=1),所以当切换到应用程序状态时,bRST_FLAG1/0 仍指示为上电复位状态。
7.3.4 看门狗复位
看门狗复位由看门狗定时器超时溢出时产生。看门狗定时器是 8 位计数器,其计数的时钟频率
为系统主频 Fsys/65536,当计满 0FFh 转向 00h 时产生溢出信号。
看门狗定时器溢出信号将触发中断标志 bWDOG_IF_TO 为 1,该中断标志在重新加载 WDOG_COUNT
时或者进入相应的中断服务程序时被自动清零。
通过向 WDOG_COUNT 写入不同的计数初始值,从而实现不同的定时周期 Twdc。在 6MHz 主频下,
写入 00h 时的看门狗定时周期 Twdc 约为 2.8 秒,写入 80h 时约为 1.4 秒。在 12MHz 主频时减半。
如果看门狗定时器溢出时 bWDOG_EN=1,那么产生看门狗复位,并且自动延时 Trdl 以保持复位
状态,延时结束后 CH554 从 0 地址开始执行。
当 bWDOG_EN=1 时为了避免被看门狗复位,必须及时重置 WDOG_COUNT,避免其溢出。
8、系统时钟
8.1 时钟框图
图 8.1.1 时钟系统及结构图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com