Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 4 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 4 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH554 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 54 page
background image
CH554 手册
4
5.1 SFR 简介和地址分布
CH554 用特殊功能寄存器 SFR 控制、管理设备以及设置工作模式。
SFR 占用内部数据存储空间的 80h-FFh 地址范围,只能通过直接地址方式的指令访问。其中地
址为 x0h 或 x8h 的寄存器是可以按位寻址的,这样就能避免访问某个具体的位时而修改其他位的值;
其它地址为非 8 倍数的寄存器只能按字节访问。
部分 SFR 仅在安全模式下才能写入数据,而在非安全模式下是只读状态,例如:GLOBAL_CFG、
CLOCK_CFG、WAKE_CTRL。
部分 SFR 具有一个或者多个别名,例如:SPI0_CK_SE/SPI0_S_PRE、UDEV_CTRL/UHOST_CTRL、
UEP1_CTRL/UH_SETUP、UEP2_CTRL/UH_RX_CTRL、UEP2_T_LEN/UH_EP_PID、UEP3_CTRL/UH_TX_CTRL、
UEP3_T_LEN/UH_TX_LEN
、
UEP2_3_MOD/UH_EP_MOD
、
UEP2_DMA_H/UH_RX_DMA_H
、
UEP2_DMA_L/UH_RX_DMA_L
、
UEP2_DMA/UH_RX_DMA
、
UEP3_DMA_H/UH_TX_DMA_H
、
UEP3_DMA_L/UH_TX_DMA_L、UEP3_DMA/UH_TX_DMA。
部分地址对应于多个独立的 SFR,例如:SAFE_MOD/CHIP_ID、ROM_CTRL/ROM_STATUS。
CH554 包含 8051 标准 SFR 的寄存器,同时又增加了其他设备控制寄存器。具体 SFR 见下表。
表 5.1 特殊功能寄存器表
SFR
0、8
1、9
2、A
3、B
4、C
5、D
6、E
7、F
0xF8
SPI0_STAT
SPI0_DATA
SPI0_CTRL
SPI0_CK_SE
SPI0_S_PRE
SPI0_SETUP
RESET_KEEP
WDOG_COUNT
0xF0
B
0xE8
IE_EX
IP_EX
UEP4_1_MOD
UEP2_3_MOD
UH_EP_MOD
UEP0_DMA_L
UEP0_DMA_H
UEP1_DMA_L
UEP1_DMA_H
0xE0
ACC
USB_INT_EN
USB_CTRL
USB_DEV_AD
UEP2_DMA_L
UH_RX_DMA_L
UEP2_DMA_H
UH_RX_DMA_H
UEP3_DMA_L
UH_TX_DMA_L
UEP3_DMA_H
UH_TX_DMA_H
0xD8 USB_INT_FG
USB_INT_ST
USB_MIS_ST
USB_RX_LEN
UEP0_CTRL
UEP0_T_LEN
UEP4_CTRL
UEP4_T_LEN
0xD0
PSW
UDEV_CTRL
UHOST_CTRL
UEP1_CTRL
UH_SETUP
UEP1_T_LEN
UEP2_CTRL
UH_RX_CTRL
UEP2_T_LEN
UH_EP_PID
UEP3_CTRL
UH_TX_CTRL
UEP3_T_LEN
UH_TX_LEN
0xC8
T2CON
T2MOD
RCAP2L
RCAP2L
TL2
TH2
T2CAP1L
T2CAP1H
0xC0
SCON1
SBUF1
SBAUD1
TKEY_CTRL
TKEY_DATL
TKEY_DATH
PIN_FUNC
GPIO_IE
0xB8
IP
CLOCK_CFG
0xB0
P3
GLOBAL_CFG
0xA8
IE
WAKE_CTRL
0xA0
P2
SAFE_MOD
CHIP_ID
XBUS_AUX
0x98
SCON
SBUF
ADC_CFG
PWM_DATA2
PWM_DATA1
PWM_CTRL
PWM_CK_SE
ADC_DATA
0x90
P1
USB_C_CTRL
P1_MOD_OC
P1_DIR_PU
P3_MOD_OC
P3_DIR_PU
0x88
TCON
TMOD
TL0
TL1
TH0
TH1
ROM_DATA_L
ROM_DATA_H
0x80
ADC_CTRL
SP
DPL
DPH
ROM_ADDR_L
ROM_ADDR_H
ROM_CTRL
ROM_STATUS
PCON
备注:(1)、红色文本代表可以按位寻址;(2)、以下是颜色框对应说明
寄存器地址
SPI0 相关寄存器
ADC 相关寄存器
Touch-Key 相关寄存器
USB 相关寄存器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com