Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 52 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 52 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 46Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 47Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 48Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 49Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 50Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 51Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 52Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 53Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 54Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 54 page
background image
CH554 手册
52
17.3 Touch-Key 功能
电容检测步骤:
(1)、设置 TKEY_CTRL 寄存器中的 bTKC_2MS 和 bTKC_CHAN2~bTKC_CHAN0,选择周期和输入通道。被
选择的输入通道,其所在 GPIO 引脚必须设置为高阻输入模式、或者开漏输出模式并且处于输
出 1 的状态(相当于高阻输入)
,Pn_DIR_PU[x]=0。
(2)、清零 bTKC_IF 并开启中断 IE_TKEY 等待定时中断,或者通过主动查询 bTKC_IF 进入中断程序。
(3)、当前通道的电容检测完毕后将自动设置 bTKC_IF 请求中断,同时进入下一个周期的准备阶段,
并保持 TKEY_DAT 数据不变约 87uS。
(4)、进入中断程序中,首先从 TKEY_DAT 中读取当前通道的电容数据,并屏蔽最高位 bTKD_CHG,该
数据是相对值,与电容量成反比,当触摸按键按下时的数据比未按下时的数据小。
(5)、设置 TKEY_CTRL 寄存器中的 bTKC_2MS 和 bTKC_CHAN2~bTKC_CHAN0,选择下一个输入通道。该
写操作将自动清零 bTKC_IF,结束中断请求。
(6)、用步骤(4)读取的 TKEY_DAT 数据与之前保存的该通道无按键时的数据比较,判断是否电容变化
和是否有按键被按下。
(7)、中断返回,当下一个通道的电容检测完毕后将转向步骤(3)。
18、参数
18.1 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)
名称
参数说明
最小值
最大值
单位
TA
工作时的环境温度
-40
85
℃
TS
储存时的环境温度
-55
125
℃
VCC
电源电压(VCC 接电源,GND 接地)
-0.4
5.8
V
VIO
除 P3.6/P3.7 之外其它输入或者输出引脚上的电压
-0.4
VCC+0.4
V
VIOU
P3.6/P3.7 输入或者输出引脚上的电压
-0.4
V33+0.4
V
18.2 电气参数 5V(测试条件:TA=25℃,VCC=5V,Fsys=6MHz)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
VCC5
VCC 引脚电源电压
V33 仅外接电容
3.7
5
5.5
V
V33
内部 USB 电源调整器输出电压
3.14
3.27
3.4
V
ICC24M5
Fsys=24MHz 工作时的总电源电流
8
11
mA
ICC6M5
Fsys=6MHz 工作时的总电源电流
4
6
mA
ICC750K5
Fsys=750KHz 工作时的总电源电流
2
3
mA
ISLP5
睡眠后的总电源电流
0.1
0.2
mA
ISLP5L
VCC=V33=5V,且选用外部晶体时钟,
且 bLDO3V3_OFF=1 关闭 LDO,
完全睡眠后的总电源电流
0.008
0.02
mA
IADC5
ADC 模数转换模块工作电流
200
800
uA
ICMP5
电压比较器模块工作电流
100
500
uA
ITKEY5
触摸按键电容检测模块工作电流
150
250
uA
VIL5
低电平输入电压
-0.4
1.2
V
VIH5
高电平输入电压
2.4
VCC+0.4
V
VOL5
低电平输出电压(12mA 吸入电流)
0.4
V
VOH5
高电平输出电压(8mA 输出电流)
VCC-0.4
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com