Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 43 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 43 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 39Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 40Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 41Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 42Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 43Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 44Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 45Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 46Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 47Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 54 page
background image
CH554 手册
43
USB 接收长度寄存器(USB_RX_LEN):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
bUSB_RX_LEN
RO
当前 USB 端点接收到的数据的字节数
xxh
USB 中断使能寄存器(USB_INT_EN):
位
名称
访问
描述
复位值
7
bUIE_DEV_SOF
RW
该位为 1 使能 USB 设备模式接收 SOF 包中断;为 0 禁止
0
6
bUIE_DEV_NAK
RW
该位为 1 使能 USB 设备模式接收到 NAK 中断;为 0 禁止
0
5
保留
RO
保留
0
4
bUIE_FIFO_OV
RW
该位为 1 使能 FIFO 溢出中断;该位为 0 关闭使能
0
3
bUIE_HST_SOF
RW
该位为 1 使能 USB 主机模式 SOF 定时中断;为 0 禁止
0
2
bUIE_SUSPEND
RW
该位为 1 使能 USB 总线挂起或唤醒事件中断;为 0 禁止
0
1
bUIE_TRANSFER
RW
该位为 1 使能 USB 传输完成中断;该位为 0 禁止
0
0
bUIE_DETECT
RW
该位为 1 使能 USB 主机模式下 USB 设备连接或断开事件中
断;该位为 0 禁止
0
0
bUIE_BUS_RST
RW
该位为 1 使能 USB 设备模式下 USB 总线复位事件中断;该
位为 0 禁止
0
USB 控制寄存器(USB_CTRL):
位
名称
访问
描述
复位值
7
bUC_HOST_MODE
RW
USB 工作模式选择位,该位为 0 选择 USB 设备模式
(DEVICE);该位为 1 选择 USB 主机模式(HOST)
0
6
bUC_LOW_SPEED
RW
USB 总线信号传输速率选择位,
该位为 0 选择全速 12Mbps;
该位为 1 选择低速 1.5Mbps
0
5
bUC_DEV_PU_EN
RW
USB 设备模式下 USB 设备使能和内部上拉电阻控制位,该
位为 1 则使能 USB 设备传输并且启用内部上拉电阻
0
5
bUC_SYS_CTRL1
RW
USB 系统控制高位
0
4
bUC_SYS_CTRL0
RW
USB 系统控制低位
0
3
bUC_INT_BUSY
RW
USB 传输完成中断标志未清零前自动暂停使能位,该位为
1 则在中断标志 UIF_TRANSFER 未清零前自动暂停,对于
设备模式将自动应答忙 NAK,对于主机模式将自动暂停后
续传输;该位为 0 则不暂停
0
2
bUC_RESET_SIE
RW
USB 协议处理器软件复位控制位,
该位为 1 则强制复位 USB
协议处理器及大部分 USB 控制寄存器,需要软件清零
1
1
bUC_CLR_ALL
RW
该位为 1 清空 USB 中断标志和 FIFO,需要软件清零
1
0
bUC_DMA_EN
RW
该位为 1 使能 USB 的 DMA 和 DMA 中断;为 0 关闭使能
0
由 bUC_HOST_MODE、bUC_SYS_CTRL1 和 bUC_SYS_CTRL0 组成 USB 系统控制组合:
bUC_HOST_MODE bUC_SYS_CTRL1 bUC_SYS_CTRL0
USB 系统控制描述
0
0
0
禁止 USB 设备功能,关闭内部上拉电阻
0
0
1
使能 USB 设备功能,关闭内部上拉,需加外部上拉
0
1
X
使能 USB 设备功能,启用内部 1.5KΩ上拉电阻。
该上拉电阻优先于下拉电阻,也可用于 GPIO 模式
1
0
0
选择 USB 主机模式,正常工作状态
1
0
1
选择 USB 主机模式,强制 DP/DM 输出 SE0 状态



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com