Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 38 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 38 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 34Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 35Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 36Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 37Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 38Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 39Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 40Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 41Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 42Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 54 page
background image
CH554 手册
38
SPI0 配置步骤:
(1)、设置 SPI 时钟分频设置寄存器 SPI0_CK_SE,配置 SPI 时钟频率。
(2)、设置 SPI 设置寄存器 SPI0_SETUP 的位 bS0_MODE_SLV 为 0,配置为主机模式。
(3)、设置 SPI 控制寄存器 SPI0_CTRL 的位 bS0_MST_CLK,根据需求设置为模式 0 或者 3。
(4)、设置 SPI 控制寄存器 SPI0_CTRL 的位 bS0_SCK_OE 和 bS0_MOSI_OE 为 1,bS0_MISO_OE 位为 0,
设置 P1 端口方向 bSCK、bMOSI 为输出,bMISO 为输入,以及片选引脚为输出。
数据发送过程:
(1)、写 SPI0_DATA 寄存器,向 FIFO 写入要发送的数据,自动启动一次 SPI 传输。
(2)、等待 S0_FREE 为 1,说明发送完成,可以继续发送下一字节。
数据接收过程:
(1)、写 SPI0_DATA 寄存器,向 FIFO 写入任意数据例如 0FFh 以启动一次 SPI 传输。
(2)、等待 S0_FREE 为 1,说明接收完成,可以读取 SPI0_DATA 获得接收到的数据。
(3)、如果之前 bS0_DATA_DIR 已置 1,则上述读操作也会启动下一次 SPI 传输,否则不启动。
14.4.2 SPI 从机模式配置
只有 SPI0 支持从机模式,从机模式下,SCK 引脚用于接收连接的 SPI 主机的串行时钟。
(1)、设置 SPI0 设置寄存器 SPI0_SETUP 的位 bS0_MODE_SLV 为 1,配置为从机模式。
(2)、设置 SPI0 控制寄存器 SPI0_CTRL 的位 bS0_SCK_OE 和 bS0_MOSI_OE 为 0,设置 bS0_MISO_OE 为
1,设置 P1 端口方向 bSCK、bMOSI 和 bMISO 以及片选引脚都为输入。当 SCS 片选有效(低电
平)时,MISO 将自动使能输出。同时建议设置 MISO 引脚为高阻输入模式(P1_MOD_OC[6]=0、
P1_DIR_PU[6]=0)
,使 MISO 在片选无效期间不输出,便于共享 SPI 总线。
(3)、可选的,设置 SPI 从机模式预置数据存器 SPI0_S_PRE,用于被片选后首次自动加载到缓冲区
中用于对外输出。在 8 个串行时钟之后,即首个数据字节传输交换完毕,CH554 得到外部 SPI
主机发来的首字节数据(可能是命令码),
外部 SPI 主机交换得到 SPI0_S_PRE 中的预置数据(可
能是状态值)。寄存器 SPI0_S_PRE 的位 7 将在 SPI 片选有效后的 SCK 低电平期间自动加载到
MISO 引脚上,对于 SPI 模式 0,如果 CH554 预置了 SPI0_S_PRE 的位 7,那么外部 SPI 主机将
在 SPI 片选有效但尚未传输数据时,就能够通过查询 MISO 引脚得到 SPI0_S_PRE 的位 7 的预
置值,从而通过仅仅有效一下 SPI 片选就能获得 SPI0_S_PRE 的位 7 的值。
数据发送过程:
查询 S0_IF_BYTE 或者等待中断,在每次 SPI 数据字节传输完成后,写 SPI0_DATA 寄存器,向
FIFO 写入要发送的数据。或者等待 S0_FREE 从 0 变为 1,可以继续发送下一字节。
数据接收过程:
查询 S0_IF_BYTE 或者等待中断,在每次 SPI 数据字节传输完成后,读 SPI0_DATA 寄存器,从
FIFO 获得接收到的数据。查询 S0_R_FIFO 可以获知 FIFO 中是否有剩余字节。
15、模数转换器 ADC 和电压比较器
15.1 ADC 简介
CH554 芯片提供 8 位的模拟数字转换器,包括电压比较器和 ADC 模块。该转换器具有 4 个模拟
信号输入通道,可以分时采集,支持 0 到 VCC 模拟输入电压范围。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com