Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 36 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 36 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 32Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 33Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 34Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 35Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 36Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 37Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 38Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 39Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 40Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 54 page
background image
CH554 手册
36
4
bS0_IE_BYTE
RW
数据字节传输完成中断使能位,该位为 1 允许字节传输完
成中断;该位为 0 则字节传输完成不产生中断
0
3
bS0_BIT_ORDER
RW
数据字节的位序控制位,该位为 0 则 MSB 高位在前;该位
为 1 则 LSB 低位在前
0
2
保留
RO
保留
0
1
bS0_SLV_SELT
R0
从机模式下片选激活状态位,该位为 0 表示当前没有被选
中;该位为 1 表示当前处于选中状态
0
0
bS0_SLV_PRELOAD
R0
从机模式下预加载数据状态位,该位为 1 表示当前处于片
选有效之后、尚未传输数据之前的预加载状态
0
SPI0 时钟分频设置寄存器(SPI0_CK_SE):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
SPI0_CK_SE
RW
主机模式下设置 SPI0 时钟分频系数
20h
SPI0 从机模式预置数据寄存器(SPI0_S_PRE):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
SPI0_S_PRE
RW
预先加载从机模式下的首次传输数据
20h
SPI0 控制寄存器(SPI0_CTRL):
位
名称
访问
描述
复位值
7
bS0_MISO_OE
RW
SPI0 的 MISO 输出使能控制位,该位为 1 允许输出;该位
为 0 禁止输出
0
6
bS0_MOSI_OE
RW
SPI0 的 MOSI 输出使能控制位,该位为 1 允许输出;该位
为 0 禁止输出
0
5
bS0_SCK_OE
RW
SPI0 的 SCK 输出使能控制位,该位为 1 允许输出;该位
为 0 禁止输出
0
4
bS0_DATA_DIR
RW
SPI0 数据方向控制位,该位为 0 则输出数据,仅将写 FIFO
作为有效操作,启动一次 SPI 传输;该位为 1 则输入数据,
写或读 FIFO 都作为有效操作,启动一次 SPI 传输
0
3
bS0_MST_CLK
RW
SPI0 主机时钟模式控制位,该位为 0 则模式 0,SCK 空闲
时默认低电平;该位为 1 则模式 3,SCK 默认高电平
0
2
bS0_2_WIRE
RW
SPI0 的 2 线半双工模式使能位,该位为 0 则 3 线全双工
方式,包括 SCK、MOSI、MISO;该位为 1 则 2 线半双工方
式,包括 SCK、MISO
0
1
bS0_CLR_ALL
RW
该位为 1 清空 SPI0 中断标志和 FIFO,需要软件清零
1
0
bS0_AUTO_IF
RW
允许通过 FIFO 有效操作自动清零字节接收完成中断标志
的使能位,该位为 1 则在 FIFO 有效读写操作时自动清零
字节接收完成中断标志 S0_IF_BYTE
0
SPI0 数据收发寄存器(SPI0_DATA):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
SPI0_DATA
RW
包括发送和接收两个物理上分开的 FIFO,读操作对应接
收数据 FIFO;写操作对应发送数据 FIFO,有效读写操作
xxh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com