Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 22 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 22 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 18Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 19Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 20Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 21Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 22Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 23Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 24Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 25Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 26Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 54 page
background image
CH554 手册
22
10、I/O 端口
10.1 GPIO 简介
CH554 提供最多 17 个 I/O 引脚,部分引脚具有复用功能。其中,端口 P1 和 P3 的输入和输出都
可以按位寻址。端口 P2 是内部端口,仅用于配合 R0 或 R1 进行 MOVX 存取时选择 xRAM 页。
如果引脚没有被配置成复用功能,则默认是通用 I/O 引脚状态。作为通用数字 I/O 使用时,所
有 I/O 端口都具有真正的“读–修改–写”功能,支持 SETB 或者 CLR 等位操作指令独立地改变某些
引脚的方向或者端口电平等。
10.2 GPIO 寄存器
本节所有的寄存器和位以通用格式表示:小写的“n”表示端口的序号(n=1 或 3),而小写的“x”
代表位的序号(x=0、1、2、3、4、5、6、7)。
表 10.2.1 GPIO 寄存器列表
名称
地址
描述
复位值
P1
90h
P1 端口输入输出寄存器
FFh
P1_MOD_OC
92h
P1 端口输出模式寄存器
FFh
P1_DIR_PU
93h
P1 端口方向控制和上拉使能寄存器
FFh
P2
A0h
P2 端口输出寄存器
FFh
P3
B0h
P3 端口输入输出寄存器
FFh
P3_MOD_OC
96h
P3 端口输出模式寄存器
FFh
P3_DIR_PU
97h
P3 端口方向控制和上拉使能寄存器
FFh
PIN_FUNC
C6h
引脚功能选择寄存器
80h
XBUS_AUX
A2h
总线辅助设置寄存器
00h
Pn 端口输入输出寄存器(Pn):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
Pn.0~Pn.7
RW
Pn.x 引脚状态输入和数据输出位,可以按位寻址
FFh
Pn 端口输出模式寄存器(Pn_MOD_OC):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
Pn_MOD_OC
RW
Pn.x 引脚输出模式设置:0-推挽输出;1-开漏输出
FFh
Pn 端口方向控制和上拉使能寄存器(Pn_DIR_PU):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
Pn_DIR_PU
RW
在推挽输出模式下是 Pn.x 引脚方向控制:
0-输入;1-输出;
在开漏输出模式下是 Pn.x 引脚上拉电阻使能控制:
0-禁止上拉电阻;1-使能上拉电阻
FFh
由 Pn_MOD_OC[x]和 Pn_DIR_PU[x]组合实现 Pn 端口的相关配置,具体如下。
表 10.2.2 端口配置寄存器组合
Pn_MOD_OC
Pn_DIR_PU
工作模式描述
0
0
高阻输入模式,引脚没有上拉电阻
0
1
推挽输出模式,具有对称驱动能力,可以输出或者吸收较大电流



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com