Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 6 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 6 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 54 page
background image
CH554 手册
6
P3_DIR_PU
97h
P3 端口方向控制和上拉使能寄存器
1111 1111b
P3_MOD_OC
96h
P3 端口输出模式寄存器
1111 1111b
P1_DIR_PU
93h
P1 端口方向控制和上拉使能寄存器
1111 1111b
P1_MOD_OC
92h
P1 端口输出模式寄存器
1111 1111b
P3
B0h
P3 端口输入输出寄存器
1111 1111b
P2
A0h
P2 端口输出寄存器
1111 1111b
P1
90h
P1 端口输入输出寄存器
1111 1111b
定时/计数器
0 和 1
相关寄存器
TH1
8Dh
Timer1 计数高字节
xxxx xxxxb
TH0
8Ch
Timer0 计数高字节
xxxx xxxxb
TL1
8Bh
Timer1 计数低字节
xxxx xxxxb
TL0
8Ah
Timer0 计数低字节
xxxx xxxxb
TMOD
89h
Timer0/1 方式寄存器
0000 0000b
TCON
88h
Timer0/1 控制寄存器
0000 0000b
UART0
相关寄存器
SBUF
99h
UART0 数据寄存器
xxxx xxxxb
SCON
98h
UART0 控制寄存器
0000 0000b
定时/计数器
2 相关寄存器
T2CAP1H
CFh
Timer2 捕捉 1 数据高字节(只读)
xxxx xxxxb
T2CAP1L
CEh
Timer2 捕捉 1 数据低字节(只读)
xxxx xxxxb
T2CAP1
CEh
T2CAP1L 和 T2CAP1H 组成 16 位 SFR
xxxxh
TH2
CDh
Timer2 计数器高字节
0000 0000b
TL2
CCh
Timer2 计数器低字节
0000 0000b
T2COUNT
CCh
TL2 和 TH2 组成 16 位 SFR
0000h
RCAP2H
CBh
计数重载/捕捉 2 数据寄存器高字节
0000 0000b
RCAP2L
CAh
计数重载/捕捉 2 数据寄存器低字节
0000 0000b
RCAP2
CAh
RCAP2L 和 RCAP2H 组成 16 位 SFR
0000h
T2MOD
C9h
Timer2 方式寄存器
0000 0000b
T2CON
C8h
Timer2 控制寄存器
0000 0000b
PWM1 和 PWM2
相关寄存器
PWM_CK_SE
9Eh
PWM 时钟分频设置寄存器
0000 0000b
PWM_CTRL
9Dh
PWM 控制寄存器
0000 0010b
PWM_DATA1
9Ch
PWM1 数据寄存器
xxxx xxxxb
PWM_DATA2
9Bh
PWM2 数据寄存器
xxxx xxxxb
SPI0
相关寄存器
SPI0_SETUP
FCh
SPI0 设置寄存器
0000 0000b
SPI0_S_PRE
FBh
SPI0 从机模式预置数据寄存器
0010 0000b
SPI0_CK_SE
FBh
SPI0 时钟分频设置寄存器
0010 0000b
SPI0_CTRL
FAh
SPI0 控制寄存器
0000 0010b
SPI0_DATA
F9h
SPI0 数据收发寄存器
xxxx xxxxb
SPI0_STAT
F8h
SPI0 状态寄存器
0000 1000b
UART1
相关寄存器
SBAUD1
C2h
UART1 波特率设置寄存器
xxxx xxxxb
SBUF1
C1h
UART1 数据寄存器
xxxx xxxxb
SCON1
C0h
UART1 控制寄存器
0100 0000b
ADC
相关寄存器
ADC_DATA
9Fh
ADC 数据寄存器
xxxx xxxxb
ADC_CFG
9Ah
ADC 配置寄存器
0000 0000b
ADC_CTRL
80h
ADC 控制寄存器
x000 0000b
Touch-Key
TKEY_DATH
C5h
Touch-Key 数据高字节(只读)
0000 0000b



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com