Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 39 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 39 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 35Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 36Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 37Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 38Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 39Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 40Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 41Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 42Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 43Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 54 page
background image
CH554 手册
39
15.2 ADC 寄存器
表 15.2.1 ADC 相关寄存器列表
名称
地址
描述
复位值
ADC_CTRL
80h
ADC 控制寄存器
x0h
ADC_CFG
9AH
ADC 配置寄存器
00h
ADC_DATA
9Fh
ADC 数据寄存器
xxh
ADC 控制寄存器(ADC_CTRL):
位
名称
访问
描述
复位值
7
CMPO
RO
电压比较器结果输出位,该位为 0 说明正相输入端
的电压低于反相输入端的电压;该位为 1 说明正相
输入端的电压高于反相输入端的电压
x
6
CMP_IF
RW
电压比较器结果变化标志,该位为 1 表示电压比较
器的结果发生了变化,直接位访问清零
0
5
ADC_IF
RW
ADC 转换完成中断标志,该位为 1 表示一次 ADC 转
换完成,直接位访问清零
0
4
ADC_START
RW
ADC 启动控制位,置 1 启动一次 ADC 转换,该位在
ADC 转换完成后自动清零
0
3
CMP_CHAN
RW
电压比较器反相输入端选择:0-AIN1;1-AIN3
0
2
保留
R0
保留
0
1
ADC_CHAN1
RW
电压比较器正相输入端和 ADC 输入通道选择高位
0
0
ADC_CHAN0
RW
电压比较器正相输入端和 ADC 输入通道选择低位
0
表 15.2.1 电压比较器 CMP 正相输入端和 ADC 输入通道表
ADC_CHAN1
ADC_CHAN0
选择电压比较器正相输入端和 ADC 输入通道
0
0
AIN0(P1.1)
0
1
AIN1(P1.4)
1
0
AIN2(P1.5)
1
1
AIN3(P3.2)
ADC 配置寄存器(ADC_CFG):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:4]
保留
R0
保留
0000b
3
ADC_EN
RW
ADC 模块的电源控制位,该位为 0 表示关闭 ADC 模
块的电源,进入睡眠状态;该位为 1 表示开启
0
2
CMP_EN
RW
电压比较器的电源控制位,该位为 0 表示关闭电压
比较器的电源,进入睡眠状态;该位为 1 表示开启
0
1
保留
R0
保留
0
0
ADC_CLK
RW
ADC 参考时钟频率选择位,该位为 0 选择慢时钟,
每次 ADC 需 384 个 Fosc 周期;该位为 1 选择快时
钟,每次 ADC 需 96 个 Fosc 周期
0
ADC 数据寄存器(ADC_DATA):



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com