Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 8 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 8 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 54 page
background image
CH554 手册
8
UEP1_T_LEN
D3h
端点 1 发送长度寄存器
0xxx xxxxb
UEP1_CTRL
D2h
端点 1 控制寄存器
0000 0000b
UH_SETUP
D2h
USB 主机辅助设置寄存器
0000 0000b
UDEV_CTRL
D1h
USB 设备端口控制寄存器
10xx 0000b
UHOST_CTRL
D1h
USB 主机端口控制寄存器
10xx 0000b
USB_C_CTRL
91h
USB type-C 配置通道控制寄存器
0000 0000b
5.3 通用 8051 寄存器
表 5.3.1 通用 8051 寄存器列表
名称
地址
描述
复位值
B
F0h
B 寄存器
00h
A、ACC
E0h
累加器
00h
PSW
D0h
程序状态寄存器
00h
GLOBAL_CFG
B1h
全局配置寄存器(CH554 引导程序状态下)
20h
全局配置寄存器(CH554 应用程序状态下)
00h
全局配置寄存器(CH553 引导程序状态下)
60h
全局配置寄存器(CH553 应用程序状态下)
40h
CHIP_ID
A1h
CH554 芯片 ID 识别码(只读)
54h
CH553 芯片 ID 识别码(只读)
53h
SAFE_MOD
A1h
安全模式控制寄存器(只写)
00h
PCON
87h
电源控制寄存器(上电复位状态下)
10h
DPH
83h
数据地址指针高 8 位
00h
DPL
82h
数据地址指针低 8 位
00h
DPTR
82h
DPL 和 DPH 组成 16 位 SFR
0000h
SP
81h
堆栈指针
07h
B 寄存器(B):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
B
RW
算术运算寄存器,主要用于乘法和除法运算,可按位寻址
00h
A 累加器(A、ACC):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
A/ACC
RW
算术运算累加器,可按位寻址
00h
程序状态寄存器(PSW):
位
名称
访问
描述
复位值
7
CY
RW
进位标志位:执行算术运算和逻辑运算指令时,用于记录最高位的
进位或者借位;进行 8 位加法运算时,最高位进位,则该位置位,
否则清零;进行 8 位减法运算时,若借位,则该位置位,否则清零;
逻辑指令可使该位置位或清零
0
6
AC
RW
辅助进位标志位:记录加减法运算时,低 4 位向高 4 位有进位或借
位,AC 置位,否则清零
0
5
F0
RW
可按位寻址的通用标志位 0:使用者可自己定义,可软件清零或置位
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com