Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 3 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 3 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH554 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 54 page
background image
CH554 手册
3
MSOP-10
3.0mm
118mil
0.50mm
19.7mil
微小型的 10 脚贴片
CH554E
SOP-16
3.9mm
150mil
1.27mm
50mil
标准的 16 脚贴片
CH553G
4、引脚
引脚号
引脚
名称
其它功能名称
(左侧功能优先)
其它功能描述
TSSOP20 SOP16 MSOP10
19
15
9
VCC VDD
电源输入端,需要外接 0.1uF 电源退耦电容。
20
16
10
V33
内部 USB 电源调整器输出和内部 USB 电源输入,
当电源电压小于 3.6V 时连接 VCC 输入外部电源,
当电源电压大于 3.6V 时外接 0.1uF 电源退耦电容
18
14
8
GND VSS
公共接地端。
6
6
5
RST RST/T2EX_/CAP2_ 后缀下划线的引脚是无下划线的同名引脚的映射。
RST引脚内置下拉电阻;其它GPIO默认有上拉电阻。
RST:外部复位输入。
T2:定时/计数器 2 的外部计数输入/时钟输出。
T2EX:定时/计数器 2 重载/捕捉输入。
CAP1、CAP2:定时/计数器 2 的捕捉输入 1、2。
TIN0~TIN5:0#~5#通道触摸按键电容检测输入。
AIN0~AIN3:0#~3#通道 ADC 模拟信号输入。
UCC1、UCC2:USB type-C 双向配置通道。
VBUS1、VBUS2:USB type-C 总线电压检测输入。
XI、XO:外部晶体振荡输入端、反相输出端。
RXD、TXD:UART0 串行数据输入、串行数据输出。
SCS、MOSI、MISO、SCK:SPI0 接口,SCS 是片选输
入,MOSI 是主机输出/从机输入,MISO 是主机输入
/从机输出,SCK 是串行时钟。
PWM1、PWM2:PWM1 输出、PWM2 输出。
RXD1、TXD1:UART1 串行数据输入、串行数据输出。
INT0、INT1:外部中断 0、外部中断 1 输入。
T0、T1:定时器 0、定时器 1 外部输入。
UDM、UDP:USB 主机或 USB 设备的 D-、D+信号端。
注:P3.6 和 P3.7 内部使用 V33 作为 I/O 电源,所
以其输入输出的高电平只能到 V33 电压,不支持 5V
7
-
-
P1.0 T2/CAP1/TIN0
8
9
-
P1.1
T2EX/CAP2/TIN1
/VBUS2/AIN0
17
-
-
P1.2 XI/RXD_
16
-
-
P1.3 XO/TXD_
2
2
1
P1.4
T2_/CAP1_/SCS
/TIN2/UCC1/AIN1
3
3
2
P1.5
MOSI/PWM1/TIN3
/UCC2/AIN2
4
4
3
P1.6 MISO/RXD1/TIN4
5
5
4
P1.7 SCK/TXD1/TIN5
10
8
-
P3.0 PWM1_/RXD
9
7
-
P3.1 PWM2_/TXD
1
1
-
P3.2
TXD1_/INT0
/VBUS1/AIN3
11
10
-
P3.3 INT1
12
11
-
P3.4 PWM2/RXD1_/T0
13
-
-
P3.5 T1
14
12
6
P3.6 UDP
15
13
7
P3.7 UDM
5、特殊功能寄存器 SFR
本手册中在对寄存器进行描述时可能使用了下列缩写:
缩写词
描述
RO
表示访问类型:只读
WO
表示访问类型:只写,读取的值无效
RW
表示访问类型:可读可写
H
以其结束表示 16 进制数
B
以其结束表示 2 进制数



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com