Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 28 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 28 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 24Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 25Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 26Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 27Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 28Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 29Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 30Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 31Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 32Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 54 page
background image
CH554 手册
28
3
bT2_CAP_M1
RW
Timer2 捕捉模式高位
捕捉模式选择:
X0:从下降沿到下降沿
01:从任意沿到任意沿,即电平变化
11:从上升沿到上升沿
0
2
bT2_CAP_M0
RW
Timer2 捕捉模式低位
0
1
T2OE
RW
Timer2 时钟输出使能位,该位为 0 禁止输出;该位为 1 使能
T2 引脚输出时钟,频率为 Timer2 溢出速率的一半
0
0
bT2_CAP1_EN
RW
当 RCLK=0、TCLK=0、CP_RL2=1、C_T2=0、T2OE=0 时的捕捉 1
模式使能,该位为 1 启用捕捉 1 功能捕捉 T2 有效边沿;该位
为 0 禁用捕捉 1
0
计数重载/捕捉 2 数据寄存器(RCAP2):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
RCAP2H
RW
在定时/计数器模式下是重载值的高字节;在捕捉模式下是
CAP2 捕捉到的定时器的高字节
00h
[7:0]
RCAP2L
RW
在定时/计数器模式下是重载值的低字节;在捕捉模式下是
CAP2 捕捉到的定时器的低字节
00h
Timer2 计数器(T2COUNT):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
TH2
RW
当前计数器高字节
00h
[7:0]
TL2
RW
当前计数器低字节
00h
Timer2 捕捉 1 数据(T2CAP1):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
T2CAP1H
RO
CAP1 捕捉到的定时器的高字节
xxh
[7:0]
T2CAP1L
RO
CAP1 捕捉到的定时器的低字节
xxh
12.3 PWM 功能
CH554 提供了 2 路 8 位 PWM,PWM 可以选择默认的输出极性为低电平或者高电平,可以动态修改
PWM 的输出占空比,通过简单 RC 电阻电容进行积分低通滤波后,即可获得各种输出电压,相当于低
速数模转换器 DAC。
PWM1 输出占空比= PWM_DATA1 / 256,支持范围 0%到 99.6%。
PWM2 输出占空比= PWM_DATA2 / 256,支持范围 0%到 99.6%。
实际应用中,建议允许 PWM 引脚输出并且设置 PWM 输出引脚为推挽输出模式。
12.3.1 PWM1 和 PWM2
表 12.3.1 PWM1 和 PWM2 相关寄存器列表
名称
地址
描述
复位值
PWM_CK_SE
9Eh
PWM 时钟分频设置寄存器
00h
PWM_CTRL
9Dh
PWM 控制寄存器
02h
PWM_DATA1
9Ch
PWM1 数据寄存器
xxh
PWM_DATA2
9Bh
PWM2 数据寄存器
xxh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com