Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 27 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 27 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 23Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 24Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 25Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 26Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 27Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 28Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 29Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 30Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 31Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 54 page
background image
CH554 手册
27
RCAP2H
CBh
计数重载/捕捉 2 数据寄存器高字节
00h
RCAP2L
CAh
计数重载/捕捉 2 数据寄存器低字节
00h
RCAP2
CAh
RCAP2L 和 RCAP2H 组成 16 位 SFR
0000h
T2MOD
C9h
Timer2 方式寄存器
00h
T2CON
C8h
Timer2 控制寄存器
00h
定时/计数器 2 控制寄存器(T2CON):
位
名称
访问
描述
复位值
7
TF2
RW
当 bT2_CAP1_EN=0 时,是 Timer2 的溢出中断标志,当 Timer2
计数从 16 位全为 1 变成全为 0 时,设置该溢出标志为 1,需
要软件清零;当 RCLK=1 或者 TCLK=1 时,该位不会被置 1
0
7
CAP1F
RW
当 bT2_CAP1_EN=1 时,是 Timer2 捕捉 1 中断标志,由 T2 有效
边沿触发,需要软件清零
0
6
EXF2
RW
Timer2 的外部触发标志,当 EXEN2=1 时由 T2EX 有效边沿触发
置 1,需要软件清零
0
5
RCLK
RW
UART0 接收时钟选择,该位为 0 选择 Timer1 溢出脉冲产生波
特率;该位为 1 选择 Timer2 溢出脉冲产生波特率
0
4
TCLK
RW
UART0 发送时钟选择,该位为 0 选择 Timer1 溢出脉冲产生波
特率;该位为 1 选择 Timer2 溢出脉冲产生波特率
0
3
EXEN2
RW
T2EX 触发使能位,该位为 0 忽略 T2EX;该位为 1 使能在 T2EX
有效边沿时触发重载或者捕捉
0
2
TR2
RW
Timer2 启动/停止位,置 1 启动,由软件置位或者清零
0
1
C_T2
RW
Timer2 时钟源选择位,该位为 0 使用内部时钟;该位为 1 使
用基于 T2 引脚下降沿的边沿计数
0
0
CP_RL2
RW
Timer2 功能选择位,如果 RCLK 或者 TCLK 为 1,则该位应该强
制为 0。该位为 0 则 Timer2 作为定时/计数器,并且当计数器
溢出或者 T2EX 电平变化时能够自动重载计数初值;该位为 1
使能 Timer2 的捕捉 2 功能,捕捉 T2EX 有效边沿
0
定时/计数器 2 方式寄存器(T2MOD):
位
名称
访问
描述
复位值
7
bTMR_CLK
RW
已选择快速时钟的 T0/T1/T2 定时器的最快时钟模式使能,该
位为 1 则使用没有分频的系统主频 Fsys 作为计数时钟;该位
为 0 则使用分频时钟。该位对选择标准时钟的定时器没有影响
0
6
bT2_CLK
RW
Timer2 内部时钟频率选择位,该位为 0 选标准时钟,定时/计
数模式为 Fsys/12,UART0 时钟模式为 Fsys/4;该位为 1 选快
速时 钟 ,定时 / 计 数模式 为 Fsys/4(bTMR_CLK=0) 或
Fsys(bTMR_CLK=1),UART0 时钟模式为 Fsys/2(bTMR_CLK=0)
或 Fsys(bTMR_CLK=1)
0
5
bT1_CLK
RW
Timer1 内部时钟频率选择位,该位为 0 选标准时钟 Fsys/12;
为 1 选快速时钟 Fsys/4(bTMR_CLK=0)或 Fsys(bTMR_CLK=1)
0
4
bT0_CLK
RW
Timer0 内部时钟频率选择位,该位为 0 选标准时钟 Fsys/12;
为 1 选快速时钟 Fsys/4(bTMR_CLK=0)或 Fsys(bTMR_CLK=1)
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com