Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 41 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 41 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 37Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 38Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 39Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 40Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 41Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 42Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 43Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 44Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 45Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 54 page
background image
CH554 手册
41
USB_MIS_ST
DAh
USB 杂项状态寄存器(只读)
xx10 1000b
USB_RX_LEN
DBh
USB 接收长度寄存器(只读)
0xxx xxxxb
USB_INT_EN
E1h
USB 中断使能寄存器
0000 0000b
USB_CTRL
E2h
USB 控制寄存器
0000 0110b
USB_DEV_AD
E3h
USB 设备地址寄存器
0000 0000b
USB type-C 配置通道控制寄存器(USB_C_CTRL):
位
名称
访问
描述
复位值
7
bVBUS2_PD_EN
RW
该位为 1 使能 VBUS2 引脚的内部 10K 下拉电阻;为 0 禁止
0
6
bUCC2_PD_EN
RW
该位为 1 使能 UCC2 引脚的内部 5.1K 下拉电阻;为 0 禁止
0
5
bUCC2_PU1_EN
RW
该位是 UCC2 引脚的内部上拉电阻控制选择高位
0
4
bUCC2_PU0_EN
RW
该位是 UCC2 引脚的内部上拉电阻控制选择低位
0
3
bVBUS1_PD_EN
RW
该位为 1 使能 VBUS1 引脚的内部 10K 下拉电阻;为 0 禁止
0
2
bUCC1_PD_EN
RW
该位为 1 使能 UCC1 引脚的内部 5.1K 下拉电阻;为 0 禁止
0
1
bUCC1_PU1_EN
RW
该位是 UCC1 引脚的内部上拉电阻控制选择高位
0
0
bUCC1_PU0_EN
RW
该位是 UCC1 引脚的内部上拉电阻控制选择低位
0
由 bUCCn_PU1_EN 和 bUCCn_PU0_EN 选择 UCCn 引脚内部的上拉电阻。
bUCCn_PU1_EN
bUCCn_PU0_EN
选择 UCCn 引脚内部的上拉电阻
0
0
禁止内部的上拉电阻
0
1
使能内部 56KΩ上拉电阻,表示提供默认的 USB 电流
1
0
使能内部 22KΩ上拉电阻,表示可以提供 1.5A 电流
1
1
使能内部 10KΩ上拉电阻,表示可以提供 3A 电流
上述 USB type-C 上拉电阻和下拉电阻独立于 Pn_DIR_PU 端口方向控制和上拉使能寄存器所控制
的端口上拉电阻,当一引脚用于 USB type-C 时,应该禁止该引脚对应的端口上拉电阻,建议对该引
脚启用高阻输入模式(避免该引脚输出低电平或者高电平)。
有关 USB type-C 配置通道的详细控制和输入检测请参考 USB type-C 应用说明及例程。
USB 中断标志寄存器(USB_INT_FG):
位
名称
访问
描述
复位值
7
U_IS_NAK
RO
USB 设备模式下,该位为 1 表示当前 USB 传输过程中接收到
NAK 忙响应;该位为 0 表示接收到非 NAK 响应
0
6
U_TOG_OK
RO
当前 USB 传输 DATA0/1 同步标志匹配状态,该位为 1 表示
同步,数据有效;该位为 0 表示不同步,数据可能无效
0
5
U_SIE_FREE
RO
USB 协议处理器的空闲状态位,该位为 0 表示忙,正在进行
USB 传输;该位为 1 表示 USB 空闲
1
4
UIF_FIFO_OV
RW
USB FIFO 溢出中断标志位,该位为 1 表示 FIFO 溢出中断;
该位为 0 无中断。直接位访问清零或写 1 清零
0
3
UIF_HST_SOF
RW
USB 主机模式下 SOF 定时中断标志位,该位为 1 表示 SOF
定时中断,该中断由 SOF 包传输完成触发;该位为 0 表示
无中断。直接位访问清零或写 1 清零
0
2
UIF_SUSPEND
RW
USB 总线挂起或唤醒事件中断标志位,该位为 1 表示有中
断,该中断由 USB 挂起事件或唤醒事件触发;该位为 0 表
示无中断。直接位访问清零或写 1 清零
0
1
UIF_TRANSFER
RW
USB 传输完成中断标志位,该位为 1 表示有中断,该中断由
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com