Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 29 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 29 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 25Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 26Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 27Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 28Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 29Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 30Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 31Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 32Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 33Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 54 page
background image
CH554 手册
29
PWM2 数据寄存器(PWM_DATA2):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
PWM_DATA2
RW
存储 PWM2 当前数据,
PWM2 输出有效电平的占空比=PWM_DATA2/256
xxh
PWM1 数据寄存器(PWM_DATA1):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
PWM_DATA1
RW
存储 PWM1 当前数据,
PWM1 输出有效电平的占空比=PWM_DATA1/256
xxh
PWM 控制寄存器(PWM_CTRL):
位
名称
访问
描述
复位值
7
bPWM_IE_END
RW
该位为 1 使能 PWM 循环周期结束或 MFM 缓冲区空中断
0
6
bPWM2_POLAR
RW
控制 PWM2 输出极性,该位为 0 则默认低电平,高电平有
效;该位为 1 则默认高电平,低电平有效
0
5
bPWM1_POLAR
RW
控制 PWM1 输出极性,该位为 0 则默认低电平,高电平有
效;该位为 1 则默认高电平,低电平有效
0
4
bPWM_IF_END
RW
PWM 循环周期结束中断标志位,该位为 1 表示有中断,写
1 清零或重新加载 PWM_DATA1 数据时清零
0
3
bPWM2_OUT_EN
RW
PWM2 输出使能,该位为 1 使能 PWM2 输出
0
2
bPWM1_OUT_EN
RW
PWM1 输出使能,该位为 1 使能 PWM1 输出
0
1
bPWM_CLR_ALL
RW
该位为 1 清空 PWM1 和 PWM2 计数和 FIFO,需要软件清零
1
0
保留
RO
保留
0
PWM 时钟分频设置寄存器(PWM_CK_SE):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
PWM_CK_SE
RW
设置 PWM 时钟分频除数
00h
12.4 Timer 功能
12.4.1 Timer0/1
(1)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率,如果 bTn_CLK(n=0/1)为 0,那么 Timer0/1 对应的时钟
为 Fsys/12;如果 bTn_CLK 为 1,那么由 bTMR_CLK=0 或 1 选择 Fsys/4 或者 Fsys 作为时钟。
(2)、设置 TMOD 配置 Timer 的工作模式。
模式 0:13 位定时/计数器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com