Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 48 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 48 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 44Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 45Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 46Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 47Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 48Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 49Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 50Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 51Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 52Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 54 page
background image
CH554 手册
48
于设置被操作的目标设备的端点号和本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识。SETUP 令牌和 OUT 令牌
所对应的数据由主机发送端点提供,准备发送的数据在 UH_TX_DMA 缓冲区中,准备发送的数据长度
设置在 UH_TX_LEN 中;IN 令牌所对应的数据由目标设备返回给主机接收端点,接收到的数据存放在
UH_RX_DMA 缓冲区中,接收到的数据长度存放在 USB_RX_LEN 中。
表 16.4.1 USB 主机相关寄存器列表(标灰受 bUC_RESET_SIE 复位控制)
名称
地址
描述
复位值
UHOST_CTRL
D1h
USB 主机物理端口控制寄存器
10xx 0000b
UH_SETUP
D2h
USB 主机辅助设置寄存器
0000 0000b
UH_RX_CTRL
D4h
USB 主机接收端点控制寄存器
0000 0000b
UH_EP_PID
D5h
USB 主机令牌设置寄存器
0000 0000b
UH_TX_CTRL
D6h
USB 主机发送端点控制寄存器
0000 0000b
UH_TX_LEN
D7h
USB 主机发送长度寄存器
0xxx xxxxb
UH_EP_MOD
EBh
USB 主机端点模式控制寄存器
0000 0000b
UH_RX_DMA_H
E5h
USB 主机接收缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UH_RX_DMA_L
E4h
USB 主机接收缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UH_RX_DMA
E4h
UH_RX_DMA_L 和 UH_RX_DMA_H 组成 16 位 SFR
0xxxh
UH_TX_DMA_H
E7h
USB 主机发送缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UH_TX_DMA_L
E6h
USB 主机发送缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UH_TX_DMA
E6h
UH_TX_DMA_L 和 UH_TX_DMA_H 组成 16 位 SFR
0xxxh
USB 主机物理端口控制寄存器(UHOST_CTRL) ,受 bUC_RESET_SIE 复位控制:
位
名称
访问
描述
复位值
7
bUH_PD_DIS
RW
USB 主机端口 UDP/UDM 引脚内部下拉电阻禁用位,该位为 1
禁用内部下拉电阻;该位为 0 使能内部下拉电阻。该位不
受 bUSB_IO_EN 控制,也可用于 GPIO 模式提供下拉电阻
1
6
保留
RO
保留
0
5
bUH_DP_PIN
RO
当前 UDP 引脚状态,为 0 表示低电平;为 1 表示高电平
x
4
bUH_DM_PIN
RO
当前 UDM 引脚状态,为 0 表示低电平;为 1 表示高电平
x
3
保留
RO
保留
0
2
bUH_LOW_SPEED
RW
USB 主机端口低速模式使能位,该位为 1 选择 1.5Mbps 低速
模式;该位为 0 选择 12Mbps 全速模式
0
1
bUH_BUS_RESET
RW
USB 主机端口总线复位控制位,该位为 1 强制主机端口输出
USB 总线复位;该位为 0 结束输出
0
0
bUH_PORT_EN
RW
USB 主机端口使能位,该位为 0 禁用主机端口;该位为 1
使能主机端口。当 USB 设备断开连接时该位自动清零
0
USB 主机辅助设置寄存器(UH_SETUP):
位
名称
访问
描述
复位值
7
保留
RO
保留
0
6
bUH_SOF_EN
RW
自动产生 SOF 包使能位,该位为 1 由 USB 主机自动产
生 SOF 包;为 0 不自动产生,但可以手工产生
0
[5:0]
保留
RO
保留
00h
USB 主机接收端点控制寄存器(UH_RX_CTRL):



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com