Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 32 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 32 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 28Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 29Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 30Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 31Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 32Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 33Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 34Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 35Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 36Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 54 page
background image
CH554 手册
32
(2)、设置 T2CON 中的位 C_T2 为 0 选择使用内部时钟,转步骤(3);也可置 1 则选择 T2 引脚的下降
沿作为计数时钟,跳过步骤(3)。
(3)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率,如果 bT2_CLK 为 0,那么 Timer2 的时钟为 Fsys/12;如
果 bT2_CLK 为 1,那么由 bTMR_CLK=0 或 1 选择 Fsys/4 或者 Fsys 作为时钟。
(4)、设置 T2MOD 的位 bT2_CAP_M1 和 bT2_CAP_M0 选择相应的边沿捕捉模式。
(5)、设置 T2CON 的位 CP_RL2 为 1,选择 Timer2 对 T2EX 引脚的捕捉功能。
(6)、设定 TL2 和 TH2 为定时器的初值,设置 TR2 为 1,开启 Timer2。
(7)、当 CAP2 捕捉完成,RCAP2L 和 RCAP2H 会保存当时 TL2 和 TH2 的计数值,并使 EXF2 置位,产生
中断,下一次捕捉到的 RCAP2L 和 RCAP2H 与上一次捕捉到的 RCAP2L 和 RCAP2H 之间的差值,
就是两次有效边沿之间的信号宽度。
(8)、如果 T2CON 中的位 C_T2 为 0,并且 T2MOD 中的位 bT2_CAP1_EN 为 1,那么将同时使能 Timer2
对 T2 引脚的捕捉功能,当 CAP1 捕捉完成,T2CAP1L 和 T2CAP1H 会保存当时 TL2 和 TH2 的计数
值,并使 CAP1F 置位,产生中断。
图 12.4.2.3 Timer2 捕捉模式
13、通用异步收发器 UART
13.1 UART 简介
CH554 芯片提供 2 个全双工的异步串口:UART0 和 UART1。CH553 仅提供 UART0。
UART0 是标准 MCS51 串口,其数据接收和发送是通过 SBUF 访问物理上分开的收/发寄存器实现
的。写入 SBUF 的数据装入发送寄存器,对 SBUF 的读操作则对应于接收缓冲寄存器。
UART1 是简化 MCS51 串口,其数据接收和发送是通过 SBUF1 访问物理上分开的收/发寄存器实现
的。写入 SBUF1 的数据装入发送寄存器,对 SBUF1 的读操作则对应于接收缓冲寄存器。UART1 相比
UART0 去掉了多机通讯模式和固定波特率,UART1 具有独立的波特率发生器。
13.2 UART 寄存器
表 13.2.1 UART 相关寄存器列表
名称
地址
描述
复位值
SCON
98h
UART0 控制寄存器
00h
SBUF
99h
UART0 数据寄存器
xxh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com