Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 40 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 40 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 36Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 37Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 38Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 39Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 40Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 41Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 42Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 43Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 44Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 54 page
background image
CH554 手册
40
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
ADC_DATA
RO
ADC 采样结果数据
xxh
15.3 ADC 功能
ADC 采样模式配置步骤:
(1)、设置 ADC_CFG 寄存器中的 ADC_EN 位为 1,开启 ADC 模块,设置 bADC_CLK 选择频率。
(2)、设置 ADC_CTRL 寄存器中的 ADC_CHAN1/0,选择输入通道。
(3)、可选的,清零中断标志 ADC_IF。可选的,如果使用中断模式,还需要在此使能中断。
(4)、设置 ADC_CTRL 寄存器中的 ADC_START,启动一次 ADC 转换。
(5)、等待 ADC_START 变为 0,或者 ADC_IF 被置 1(如果之前已清零)
,表示 ADC 转换结束,可通过
ADC_DATA 读取结果数据。该数据是输入电压相对于 VCC 电源电压的 255 等份的值,例如,结
果数据是 47,说明输入电压接近 VCC 电压的 47/255。如果 VCC 电源电压也不确定,那么可以
另测一个确定的参考电压值,再按比例计算出被测的输入电压值和 VCC 电源电压值。
(6)、如果再次设置 ADC_START 则可启动下一次 ADC 转换。
电压比较器模式配置步骤:
(1)、设置 ADC_CFG 寄存器中的 CMP_EN 位为 1,开启电压比较器模块。
(2)、设置 ADC_CTRL 寄存器中的 ADC_CHAN1/0 和 CMP_CHAN,选择正相和反相输入端。
(3)、可选的,清零标志 CMP_IF。
(4)、任何时候都可查询 CMPO 位的状态获得当前比较器的结果。
(5)、如果 CMP_IF 变为 1,表示比较器的结果发生了变化。
上述被选择的模拟信号输入通道,其所在 GPIO 引脚必须设置为高阻输入模式、或者开漏输出模式并
且处于输出 1 的状态(相当于高阻输入)
,Pn_DIR_PU[x]=0,并且建议关闭上拉电阻和下拉电阻。
16、USB 控制器
16.1 USB 控制器简介
CH554 内嵌 USB 控制器和 USB 收发器,特性如下:
(1)、支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能;
(2)、支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps;
(3)、支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输;
(4)、支持最大 64 字节的数据包,内置 FIFO,支持中断和 DMA。
CH554 的 USB 相关寄存器分为 3 个部分,部分寄存器是在主机和设备模式下进行复用的。
(1)、USB 全局寄存器;
(2)、USB 设备控制器寄存器;
(3)、USB 主机控制器寄存器。
16.2 全局寄存器
表 16.2.1 USB 全局寄存器列表(标灰受 bUC_RESET_SIE 复位控制)
名称
地址
描述
复位值
USB_C_CTRL
91h
USB type-C 配置通道控制寄存器
0000 0000b
USB_INT_FG
D8h
USB 中断标志寄存器
0010 0000b
USB_INT_ST
D9h
USB 中断状态寄存器(只读)
00xx xxxxb



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com