Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 9 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 9 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 54 page
background image
CH554 手册
9
4
RS1
RW
寄存器组选择位高位
0
3
RS0
RW
寄存器组选择位低位
0
2
OV
RW
溢出标志位:加减法运算时,运算结果超过 8 位二进制数,则 OV 置
1,标志溢出,否则清 0
0
1
F1
RW
可按位寻址的通用标志位 1:使用者可自己定义,可软件清零或置位
0
0
P
RO
奇偶标志位:记录指令执行后累加器 A 中 1 的奇偶性,奇数个 1 则 P
置位,偶数个 1 则 P 清零
0
处理器的状态保存在状态寄存器 PSW 中,PSW 支持按位寻址。状态字中包括进位标志位,用于
BCD 码处理的辅助进位标志位,奇偶标志位,溢出标志位,还有用于工作寄存器组选择的 RS0 和 RS1。
工作寄存器组所在的区域都可以通过直接或者间接方式进行访问。
表 5.3.2 RS1 和 RS0 工作寄存器组选择表
RS1
RS0
工作寄存器组
0
0
0 组(00h-07h)
0
1
1 组(08h-0Fh)
1
0
2 组(10h-17h)
1
1
3 组(18h-1Fh)
表 5.3.3 影响标志位的操作(X 表示标志位与操作结果有关)
操作
CY
OV
AC
操作
CY
OV
AC
ADD
X
X
X
SETB C
1
ADDC
X
X
X
CLR C
0
SUBB
X
X
X
CPL C
X
MUL
0
X
MOV C, bit
X
DIV
0
X
ANL C, bit
X
DA A
X
ANL C,/bit
X
RRC A
X
ORL C, bit
X
RLC A
X
ORL C,/bit
X
CJNE
X
数据地址指针(DPTR):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
DPL
RW
数据指针低字节
00h
[7:0]
DPH
RW
数据指针高字节
00h
DPL 和 DPH 组成 16 位数据指针 DPTR,用于访问 xRAM 数据存储器或者程序存储器,实际 DPTR
对应 DPTR0 和 DPTR1 两组物理上的 16 位数据指针,由 XBUS_AUX 中的 DPS 动态选择。
堆栈指针(SP):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
SP
RW
堆栈指针,主要用于程序调用和中断调用以及数据进出栈
07h
堆栈具体功能:保护断点和保护现场,按先入后出的原则进行管理。入栈时 SP 指针自动加 1,
保存数据或断点信息;出栈时取 SP 指针指向数据单元,SP 指针自动减 1。SP 在复位后的初值是 07h,
相应的默认堆栈存储从 08h 开始。
5.4 特有寄存器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com