Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 11 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 11 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 14Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 15Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 54 page
background image
CH554 手册
11
6.2 程序存储空间
程序存储空间共 64KB,如图 6.1 所示,其中 16KB 用于 ROM,包括保存指令代码的 Code Flash
区域和配置信息 Configuration Information 区域。
Code Flash 包括低地址区域的应用程序代码和高地址区域的引导程序代码,也可将这两块区域
合并用于保存单一应用程序代码。
对于 CH553,Code Flash 的应用程序代码区域仅 10KB。
ROM 是 iFlash
™工艺,对于空白 ROM 正式封装后的成品,可以在 5V 电源下进行约 200 次编程。
Data Flash 地址范围为 C000h 到 C0FFH(仅偶地址有效,实际是每隔一个字节有一个存储单元)
,
只支持单字节(8 位)读和写操作,芯片掉电后数据保持不变。Data Flash 支持约 1 万次擦写,建议
均衡使用,禁止对同一存储单元超过 10K 次擦写,如有更多擦写次数建议用 CH559 或 CH548/9。
配置信息 Configuration Information 包括位于 3FF8H 到 3FFFH 地址的 4 组 16 位数据,后三组
为只读单元,提供芯片 ID。位于 3FF8H 地址的配置数据由编程器根据需要设定,参考表 6.2。
表 6.2 flash-ROM 配置信息描述
位地址
位名称
说明
建议值
15
Code_Protect
flash-ROM 中的代码和数据保护模式:
0-禁止编程器读出,程序保密;1-允许读出
0/1
14
No_Boot_Load
使能 BootLoader 引导代码启动模式:
0-从 0000h 地址的应用程序启动;
1-从 3800h 地址的引导程序启动
1
Upper 128 bytes internal RAM
(indirect addressing by @R0/R1)
SFR
(Direct addressing)
Lower 128 bytes internal RAM
(direct or indirect addressing)
FFH
80H
7FH
00H
Internal Data Address Space
External Data Address Space
FFFFH
0400H
03FFH
0000H
1KB on-chip expanded xRAM @xdata
(indirect addressing by MOVX)
Reserved area @xdata
Data Flash
DATA_FLASH_ADDR
Boot Loader Code Flash
BOOT_LOAD_ADDR
Reserved area
Program Address Space
Configuration information
ROM_CFG_ADDR
Reserved area
Application Code Flash
FFFFH
C100H
C0FFH
C000H
BFFFH
4000H
3FFFH
3FF8H
3FF7H
3800H
37FFH
0000H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com