Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 13 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 13 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 14Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 15Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 16Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 17Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 54 page
background image
CH554 手册
13
flash-ROM 状态寄存器(ROM_STATUS):
位
名称
访问
描述
复位值
7
保留
RO
保留
0
6
bROM_ADDR_OK
RO
flash-ROM 写操作地址有效状态位:
该位为 0 表示参数无效;为 1 表示地址有效
0
[5:2]
保留
RO
保留
0000b
1
bROM_CMD_ERR
RO
flash-ROM 操作命令错误状态位:
该位为 0 表示命令有效;为 1 表示是未知命令
0
0
保留
RO
保留
0
6.5 flash-ROM 操作步骤
1、写 flash-ROM 代码区域,向目标地址写入双字节数据:
(1)、如果需要写 flash-ROM 代码,则必须选择 5V 电源电压;
(2)、使能安全模式,SAFE_MOD = 55h;SAFE_MOD = 0AAh;
(3)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写使能(bCODE_WE 或 bDATA_WE 对应 code 或 data);
(4)、设置地址寄存器 ROM_ADDR,写入 16 位目标地址(最低位总是 0)
;
(5)、设置数据寄存器 ROM_DATA,写入 16 位要写入的数据,步骤(4)、(5)顺序可对调;
(6)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 09Ah,执行写操作,操作期间程序自动暂停运行;
(7)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 可以查看此次操作状态;如果
要写多个数据,则循环(4)、(5)、(6)、(7)步骤;
(8)、再次进入安全模式,SAFE_MOD = 55h;SAFE_MOD = 0AAh;
(9)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写保护(bCODE_WE=0,bDATA_WE=0)。
2、写 Data Flash 数据区域,向目标地址写入单字节数据:
(1)、使能安全模式,SAFE_MOD = 55h;SAFE_MOD = 0AAh;
(2)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写使能(bDATA_WE 对应 data);
(3)、设置地址寄存器 ROM_ADDR,写入 16 位目标地址,实际偏移地址 00H-7FH 必须左移 1 位变为
偶地址 00H/02H/04H
…~FEH 后再置入,最终地址依次是 C000H/C002H/C004…;
(4)、设置数据寄存器 ROM_DATA_L,写入 8 位要写入的数据,步骤(3)、(4)顺序可对调;
(5)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 09Ah,执行写操作,操作期间程序自动暂停运行;
(6)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 可以查看此次操作状态;如果
要写多个数据,则循环(3)、(4)、(5)、(6)步骤;
(7)、再次进入安全模式,SAFE_MOD = 55h;SAFE_MOD = 0AAh;
(8)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写保护(bCODE_WE=0,bDATA_WE=0)。
3、读 Data Flash 数据区域,从目标地址读取单字节数据:
(1)、设置地址寄存器 ROM_ADDR,写入 16 位目标地址,实际偏移地址 00H-7FH 必须左移 1 位变为
偶地址,最终地址依次是 C000H/C002H/C004
…;
(2)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 08Eh,执行读操作,操作期间程序自动暂停运行;
(3)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 中的 bROM_CMD_ERR 可以查看此
次操作状态;如果命令有效,那么读出的 8 位数据将保存在数据寄存器 ROM_DATA_L 中;
(4)、如果要读多个数据,则循环(1)、(2)、(3)步骤。
4、读 flash-ROM:
直接使用 MOVC 指令,或通过指向程序存储空间的指针,读取目标地址的 code 或 data。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com