Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 5 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 5 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH554 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 54 page
background image
CH554 手册
5
定时/计数器 2 相关寄存器
端口设置相关寄存器
PWM1 和 PWM2 相关寄存器
UART1 相关寄存器
Flash-ROM 相关寄存器
5.2 SFR 分类和复位值
表 5.2 SFR 描述和复位值
功能分类
名称
地址
描述
复位值
系统设置
相关寄存器
B
F0h
B 寄存器
0000 0000b
ACC
E0h
累加器
0000 0000b
PSW
D0h
程序状态寄存器
0000 0000b
GLOBAL_CFG
B1h
全局配置寄存器(CH554 引导程序状态下)
0010 0000b
全局配置寄存器(CH554 应用程序状态下)
0000 0000b
全局配置寄存器(CH553 引导程序状态下)
0110 0000b
全局配置寄存器(CH553 应用程序状态下)
0100 0000b
CHIP_ID
A1h
CH554 芯片 ID 识别码(只读)
0101 0100b
CH553 芯片 ID 识别码(只读)
0101 0011b
SAFE_MOD
A1h
安全模式控制寄存器(只写)
0000 0000b
DPH
83h
数据地址指针高 8 位
0000 0000b
DPL
82h
数据地址指针低 8 位
0000 0000b
DPTR
82h
DPL 和 DPH 组成 16 位 SFR
0000h
SP
81h
堆栈指针
0000 0111b
时钟、睡眠
及电源控制
相关寄存器
WDOG_COUNT
FFh
看门狗计数寄存器
0000 0000b
RESET_KEEP
FEh
复位保持寄存器(上电复位状态下)
0000 0000b
CLOCK_CFG
B9h
系统时钟配置寄存器
1000 0011b
WAKE_CTRL
A9h
睡眠唤醒控制寄存器
0000 0000b
PCON
87h
电源控制寄存器(上电复位状态下)
0001 0000b
中断控制
相关寄存器
IP_EX
E9h
扩展中断优先级控制寄存器
0000 0000b
IE_EX
E8h
扩展中断使能寄存器
0000 0000b
GPIO_IE
C7h
GPIO 中断使能寄存器
0000 0000b
IP
B8h
中断优先级控制寄存器
0000 0000b
IE
A8h
中断使能寄存器
0000 0000b
Flash-ROM
相关寄存器
ROM_DATA_H
8Fh
flash-ROM 数据寄存器高字节
xxxx xxxxb
ROM_DATA_L
8Eh
flash-ROM 数据寄存器低字节
xxxx xxxxb
ROM_DATA
8Eh
ROM_DATA_L 和 ROM_DATA_H 组成 16 位 SFR
xxxxh
ROM_STATUS
86h
flash-ROM 状态寄存器(只读)
0000 0000b
ROM_CTRL
86h
flash-ROM 控制寄存器(只写)
0000 0000b
ROM_ADDR_H
85h
flash-ROM 地址寄存器高字节
xxxx xxxxb
ROM_ADDR_L
84h
flash-ROM 地址寄存器低字节
xxxx xxxxb
ROM_ADDR
84h
ROM_ADDR_L 和 ROM_ADDR_H 组成 16 位 SFR
xxxxh
端口设置
相关寄存器
PIN_FUNC
C6h
引脚功能选择寄存器
1000 0000b
XBUS_AUX
A2h
外部总线辅助设置寄存器
0000 0000b



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com