Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 53 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 53 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 46Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 47Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 48Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 49Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 50Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 51Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 52Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 53Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 54Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 54 page
background image
CH554 手册
53
VOH5U
P3.6/P3.7 高电平输出电压(8mA 输出电流)
V33-0.4
V
IIN
无上拉输入端的输入电流
-5
0
5
uA
IDN5
带下拉电阻输入端的输入电流
-35
-70
-140
uA
IUP5
带上拉电阻输入端的输入电流
35
70
140
uA
IUP5X
带上拉输入端由低向高翻转时的输入电流
250
400
600
uA
Vpot
电源上电复位的门限电压
2.1
2.3
2.5
V
18.3 电气参数 3.3V(测试条件:TA=25℃,VCC=V33=3.3V,Fsys=6MHz)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
VCC3
VCC 引脚
电源电压
V33 短接到 VCC,开启 USB
3.0
3.3
3.6
V
V33 短接到 VCC,关闭 USB
2.7
3.3
3.6
V
ICC16M3
Fsys=16MHz 工作时的总电源电流
4
6
mA
ICC6M3
Fsys=6MHz 工作时的总电源电流
2
4
mA
ICC750K3
Fsys=750KHz 工作时的总电源电流
1
2
mA
ISLP3
睡眠后的总电源电流
0.07
0.15
mA
ISLP3L
bLDO3V3_OFF=1 关闭 LDO,
完全睡眠后的总电源电流
0.004
0.01
mA
IADC3
ADC 模数转换模块工作电流
150
500
uA
ICMP3
电压比较器模块工作电流
70
300
uA
ITKEY3
触摸按键电容检测模块工作电流
130
200
uA
VIL3
低电平输入电压
-0.4
0.8
V
VIH3
高电平输入电压
1.9
VCC+0.4
V
VOL3
低电平输出电压(8mA 吸入电流)
0.4
V
VOH3
高电平输出电压(5mA 输出电流)
VCC-0.4
V
VOH3U
P3.6/P3.7 高电平输出电压(8mA 输出电流)
V33-0.4
V
IIN
无上拉输入端的输入电流
-5
0
5
uA
IDN3
带下拉电阻输入端的输入电流
-15
-30
-60
uA
IUP3
带上拉电阻输入端的输入电流
15
30
60
uA
IUP3X
带上拉输入端由低向高翻转时的输入电流
100
170
250
uA
Vpot
电源上电复位的门限电压
2.1
2.3
2.5
V
18.4 时序参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V 或 VCC=V33=3.3V,Fsys=6MHz)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
Fxt
外部晶体频率或者 XI 输入时钟频率
6
24
25
MHz
Fosc
V33=3V~3.6V 时经校准后的内部时钟频率
23.64
24
24.36
MHz
Fosc28
V33=2.8V~3V 时经校准后的内部时钟频率
23.28
24
24.72
MHz
Fosc27
V33=2.7V 时经校准后的内部时钟频率
21
24
25
MHz
Fpll
内部倍频后的 PLL 频率
24
96
100
MHz
Fusb4x
使用 USB 主机功能时,USB 采样时钟频率
47.98
48
48.02
MHz
使用 USB 设备功能时,USB 采样时钟频率
47.04
48
48.96
MHz
Fsys
系统主频时钟频率(VCC>=4.4V)
0.1
6
24
MHz
系统主频时钟频率(4.4V>VCC>=3.3V)
0.1
6
16
MHz
系统主频时钟频率(VCC<3.3V)
0.1
6
12
MHz
Tpor
电源上电复位延时
9
11
15
mS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com