Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 1 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 1 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH554 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 54 page
background image
CH554 手册
1
8 位增强型 USB 单片机 CH554、CH553
手册
版本:1E
http://wch.cn
1、概述
CH554 芯片是一款兼容 MCS51 指令集的增强型 E8051 内核单片机,其 79%的指令是单字节单周期
指令,平均指令速度比标准 MCS51 快 8~15 倍。
CH554 支持最高 24MHz 系统主频,内置 16K 程序存储器 ROM 和 256 字节内部 iRAM 以及 1K 字节
片内 xRAM,xRAM 支持 DMA 直接内存存取。
CH554 内置了 ADC 模数转换、触摸按键电容检测、3 组定时器和信号捕捉及 PWM、双异步串口、
SPI 等功能模块,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式。
CH553 是 CH554 的简化版,程序存储器 ROM 为 10K,片内 xRAM 为 512 字节,异步串口仅 UART0,
封装形式仅 SOP16,触摸按键仅 4 通道,其它与 CH554 相同,可直接参考 CH554 手册和资料。
型号
程序 ROM
RAM DataFlash USB 主机 USB 设备 定时器 PWM 串口
SPI
ADC 触摸按键
CH554
16KB
1280
128
全/低速 全/低速
3 组
2 组
2 组
主/从 4 路
6 通道
CH553
10KB
768
1 组
4 通道
下面为 CH554 的内部框图,仅供参考。
Pins: GND
VCC
V33 RST
P30~P37
P10~P17
2、特点
l Core:增强型 E8051 内核,兼容 MCS51 指令集,其 79%的指令是单字节单周期指令,平均指令
速度比标准 MCS51 快 8~15 倍,特有 XRAM 数据快速复制指令,双 DPTR 指针。
l ROM:16KB 容量的可多次编程的非易失存储器 ROM,可以全部用于程序存储空间;或者可以分
为 14KB 程序存储区和 2KB 引导代码 BootLoader/ISP 程序区。
l DataFlash:128 字节可多次擦写的非易失数据存储器,支持以字节为单位改写数据。
l RAM:256 字节内部 iRAM,可以用于快速数据暂存以及堆栈;1KB 片内 xRAM,可以用于大量数
据暂存以及 DMA 直接内存存取。
Internal Address & Data & DMA Bus
Internal
Oscillator
Power-on
Reset
Watch-dog
Reset
ROM 16KB
iFlash
1T
E8051 Core
UART1
UART0
PWM1
PWM2
LDO VolReg 5V->3.3V
4xPLL
XT
CMP
ADC
8-bit
Port2
USB
Host/
Device
iRAM 256B
xRAM 1KB
DataFlash
128B
XT
OSC
SPI0
M/S
Timer0
Timer1
Timer2
Cap1/2
Touch
Key
8-bit
Port3
8-bit
Port1


Similar Part No. - CH554

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nanjing Qinheng Microel...
CH5540 WCH-CH5540 Datasheet
74Kb / 2P
8-bit USB Single chip
More results

Similar Description - CH554

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TMP88CS38 TOSHIBA-TMP88CS38 Datasheet
1Mb / 226P
8-bit single chip microcomputer
logo
Renesas Technology Corp
7534 RENESAS-7534_06 Datasheet
1Mb / 221P
8-BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER
3886 RENESAS-3886_03 Datasheet
4Mb / 380P
8-BIT SINGLE-CHIP MICROCOMPUTER
logo
Epson Company
S1C88649 EPSON-S1C88649 Datasheet
227Kb / 20P
8-bit Single Chip Microcomputer
S1C88650 EPSON-S1C88650 Datasheet
64Kb / 4P
8-bit Single Chip Microcomputer
logo
Nanjing Qinheng Microel...
CH547 WCH-CH547 Datasheet
620Kb / 59P
8-bit USB single chip microcomputer
CH549 WCH-CH549 Datasheet
668Kb / 65P
8-bit USB single chip microcomputer
CH552 WCH-CH552 Datasheet
596Kb / 50P
8-bit USB single chip microcomputer
CH558 WCH-CH558 Datasheet
704Kb / 65P
8-bit USB single chip microcomputer
CH559 WCH-CH559 Datasheet
755Kb / 73P
8 - bit USB single chip microcomputer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com