Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 35 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 35 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 31Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 32Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 33Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 34Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 35Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 36Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 37Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 38Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 39Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 54 page
background image
CH554 手册
35
13.3 UART 应用
UART0 应用:
(1)、选择 UART0 的波特率发生器,可以选择来自定时器 T1 或者 T2,并配置相应计数器。
(2)、开启定时器 T1 或者 T2。
(3)、设置 SCON 的 SM0、SM1、SM2 选择串口 0 的工作模式。设置 REN 为 1,使能 UART0 接收。
(4)、可以设置串口中断或者查询 RI 和 TI 中断状态。
(5)、读写 SBUF 实现串口数据收发,串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%。
UART1 应用:
(1)、根据波特率选择 U1SMOD 并设置 SBAUD1。
(2)、设置 SCON1 的 U1SM0 选择串口 1 的工作模式。设置 U1REN 为 1,使能 UART1 接收。
(3)、可以设置串口 1 中断或者查询 U1RI 和 U1TI 中断状态。
(4)、读写 SBUF1 实现串口 1 数据收发,串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%。
14、同步串行接口 SPI
14.1 SPI 简介
CH554 芯片提供 SPI 接口,用于与外设之间进行高速的同步数据传输。
(1)、支持 master 主机模式和 slave 从机模式;
(2)、支持模式 0 和模式 3 时钟模式;
(3)、可选 3 线全双工或者 2 线半双工方式;
(4)、可选 MSB 高位首先发送或者 LSB 低位首先发送;
(5)、时钟频率可调,最高可达系统主频的近一半;
(6)、内置 1 字节接收 FIFO 和 1 字节发送 FIFO;
(7)、从机模式下支持首字节预加载数据,便于主机在首字节立即获得返回数据。
14.2 SPI 寄存器
表 14.2.1 SPI 相关寄存器列表
名称
地址
描述
复位值
SPI0_SETUP
FCh
SPI0 设置寄存器
00h
SPI0_S_PRE
FBh
SPI0 从机模式预置数据寄存器
20h
SPI0_CK_SE
FBh
SPI0 时钟分频设置寄存器
20h
SPI0_CTRL
FAh
SPI0 控制寄存器
02h
SPI0_DATA
F9h
SPI0 数据收发寄存器
xxh
SPI0_STAT
F8h
SPI0 状态寄存器
08h
SPI0 设置寄存器(SPI0_SETUP):
位
名称
访问
描述
复位值
7
bS0_MODE_SLV
RW
SPI0 主从模式选择位,该位为 0 则 SPI0 为主机模式;该
位为 1 则 SPI0 为从机模式/设备模式
0
6
bS0_IE_FIFO_OV
RW
从机模式下 FIFO 溢出中断使能位,该位为 1 使能 FIFO
溢出中断;该位为 0 则 FIFO 溢出不产生中断
0
5
bS0_IE_FIRST
RW
从机模式下接收首字节完成中断使能位,该位为 1 则从机
模式下接收到第一个数据字节时触发中断;该位为 0 则接
收到第一字节时不产生中断
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com