Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 33 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 33 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 29Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 30Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 31Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 32Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 33Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 34Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 35Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 36Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 37Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 54 page
background image
CH554 手册
33
SCON1
C0h
UART1 控制寄存器
40h
SBUF1
C1h
UART1 数据寄存器
xxh
SBAUD1
C2h
UART1 波特率设置寄存器
xxh
13.2.1 UART0 寄存器描述
UART0 控制寄存器(SCON):
位
名称
访问
描述
复位值
7
SM0
RW
UART0 工作方式选择位 0,该位为 0 选择 8 位数据异步通信;该位为
1 选择 9 位数据异步通信
0
6
SM1
RW
UART0 工作方式选择位 1,该位为 0 设置固定波特率;该位为 1 设置
可变波特率,由定时器 T1 或者 T2 产生
0
5
SM2
RW
UART0 多机通信控制位:
在模式 2 和 3 接收数据时,当 SM2=1 时,如果 RB8 为 0,那么 RI 不
置 1,接收无效;如果 RB8 为 1,那么 RI 置 1,接收有效;当 SM2=0
时,不管 RB8 为 0 或者 1,RI 接收数据时都置位,接收有效;
在模式 1 时,如果 SM2=1,那么只有接收到有效的停止位时,接收才
有效;
在模式 0 时,SM2 位必须置 0
0
4
REN
RW
UART0 允许接收控制位,该位为 0 禁止接收;该位为 1 允许接收
0
3
TB8
RW
发送数据的第 9 位,在模式 2 和 3 时,TB8 用于写入发送数据的第 9
位,可以是奇偶校验位;在多机通信中,用于表示主机发送的是地
址字节还是数据字节,TB8=0 为数据,TB8=1 为地址
0
2
RB8
RW
接收数据的第 9 位,在模式 2 和 3 时,RB8 用于存放接收数据的第 9
位;在模式 1 时,如果 SM2=0,那么 RB8 用于存放接收到的停止位;
在模式 0 时,不使用 RB8
0
1
TI
RW
发送中断标志位,一个数据字节发送完后由硬件置位,需要软件清
零
0
0
RI
RW
接收中断标志位,一个数据字节接收有效后由硬件置位,需要软件
清零
0
表 13.2.1.1 UART0 工作模式选择
SM0
SM1
描述
0
0
模式 0,移位寄存器方式,波特率固定是 Fsys/12
0
1
模式 1,8 位异步通信方式,波特率可变,由定时器 T1 或者 T2 产生
1
0
模式 2,9 位异步通信方式,波特率是 Fsys/128(SMOD=0)或 Fsys/32(SMOD=1)
1
1
模式 3,9 位异步通讯方式,波特率可变,由定时器 T1 或者 T2 产生
在模式 1 和 3 下,当 RCLK=0 并且 TCLK=0 时,UART0 波特率由定时器 T1 产生。应该设置 T1 为
模式 2 自动重载 8 位定时器模式,bT1_CT 和 bT1_GATE 必须都为 0,分为以下几类时钟情况。
表 13.2.1.2 由 T1 产生 UART0 波特率的计算公式
bTMR_CLK
bT1_CLK
SMOD
描述
1
1
0
TH1 = 256 - Fsys / 32 / 波特率
1
1
1
TH1 = 256 - Fsys / 16 / 波特率
0
1
0
TH1 = 256 - Fsys / 4 / 32 / 波特率
0
1
1
TH1 = 256 - Fsys / 4 / 16 / 波特率



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com