Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 25 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 25 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 21Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 22Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 23Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 24Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 25Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 26Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 27Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 28Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 29Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 54 page
background image
CH554 手册
25
5
bSAFE_MOD_ACT
R0
指示安全模式状态,为 1 表示当前正在安全模式下
0
4
保留
RO
保留
0
3
GF2
RW
通用标志位 2:使用者可自己定义,可软件清零或置位
0
2
bDPTR_AUTO_INC
RW
使能在 MOVX_@DPTR 指令完成后 DPTR 自动加 1
0
1
保留
RO
保留
0
0
DPS
RW
双 DPTR 数据指针选择位:
该位为 0 选择 DPTR0;该位为 1 选择 DPTR1
0
12、定时器 Timer
12.1 Timer0/1
Timer0/1 是 2 个 16 位定时/计数器,通过 TCON 和 TMOD 来配置 Timer0 和 Timer1,TCON 用于定
时/计数器 T0 和 T1 的启动控制与溢出中断以及外部中断控制。每个定时器都是由 2 个 8 位寄存器组
成的 16 位定时单元。定时器 0 的高字节计数器是 TH0,低字节是 TL0;定时器 1 的高字节计数器是
TH1,低字节是 TL1。定时器 1 还可以作为 UART0 的波特率发生器。
表 12.1.1 Timer0/1 相关寄存器列表
名称
地址
描述
复位值
TH1
8Dh
Timer1 计数高字节
xxh
TH0
8Ch
Timer0 计数高字节
xxh
TL1
8Bh
Timer1 计数低字节
xxh
TL0
8Ah
Timer0 计数低字节
xxh
TMOD
89h
Timer0/1 方式寄存器
00h
TCON
88h
Timer0/1 控制寄存器
00h
定时/计数器 0/1 控制寄存器(TCON):
位
名称
访问
描述
复位值
7
TF1
RW
Timer1 溢出中断标志位,进入定时器 1 中断后自动清零
0
6
TR1
RW
Timer1 启动/停止位,置 1 启动,由软件置位或者清零
0
5
TF0
RW
Timer0 溢出中断标志位,进入定时器 0 中断后自动清零
0
4
TR0
RW
Timer0 启动/停止位,置 1 启动,由软件置位或者清零
0
3
IE1
RW
INT1 外部中断 1 的中断请求标志位,进入中断后自动清零
0
2
IT1
RW
INT1 外部中断 1 触发方式控制位,该位为 0 选择外部中断为低
电平触发;该位为 1 选择外部中断为下降边沿触发
0
1
IE0
RW
INT0 外部中断 0 的中断请求标志位,进入中断后自动清零
0
0
IT0
RW
INT0 外部中断 0 触发方式控制位,该位为 0 选择外部中断为低
电平触发;该位为 1 选择外部中断为下降边沿触发
0
定时/计数器 0/1 方式寄存器(TMOD):
位
名称
访问
描述
复位值
7
bT1_GATE
RW
门控使能位,控制 Timer1 启动是否受外部中断信号 INT1 的影
响。该位为 0 则定时/计数器 1 是否启动与 INT1 无关;该位为 1
则只有 INT1 引脚为高电平并且 TR1 为 1 时才能启动
0
6
bT1_CT
RW
定时或者计数方式选择位,该位为 0 工作于定时方式;该位为 1
工作于计数方式,使用 T1 引脚的下降沿作为时钟
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com