Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 46 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 46 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 42Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 43Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 44Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 45Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 46Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 47Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 48Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 49Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 50Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 54 page
background image
CH554 手册
46
自动翻转,但可以手动切换。只支持端点 1/2/3
3
bUEP_R_RES1
RW
端点 n 的接收器对 SETUP/OUT 事务的响应控制高位
0
2
bUEP_R_RES0
RW
端点 n 的接收器对 SETUP/OUT 事务的响应控制低位
0
1
bUEP_T_RES1
RW
端点 n 的发送器对 IN 事务的响应控制高位
0
0
bUEP_T_RES0
RW
端点 n 的发送器对 IN 事务的响应控制低位
0
由 bUEP_R_RES1 和 bUEP_R_RES0 组成的 MASK_UEP_R_RES 用于控制端点 n 的接收器对 SETUP/OUT
事务的响应方式:00 表示应答 ACK 或就绪;01 表示超时/无响应,用于实现非端点 0 的实时/同步传
输;10 表示应答 NAK 或忙;11 表示应答 STALL 或错误。
由 bUEP_T_RES1 和 bUEP_T_RES0 组成的 MASK_UEP_T_RES 用于控制端点 n 的发送器对 IN 事务的
响应方式:00 表示应答 DATA0/DATA1 或数据就绪并期望 ACK;01 表示应答 DATA0/DATA1 并期望无响
应,用于实现非端点 0 的实时/同步传输;10 表示应答 NAK 或忙;11 表示应答 STALL 或错误。
端点 n 发送长度寄存器(UEPn_T_LEN):
位
名称
访问
描述
复位值
[7:0]
bUEPn_T_LEN
RW
设置 USB 端点 n 准备发送的数据字节数(n=0/1/3/4)
xxh
bUEP2_T_LEN
设置 USB 端点 2 准备发送的数据字节数
00h
USB 端点 1、4 模式控制寄存器(UEP4_1_MOD):
位
名称
访问
描述
复位值
7
bUEP1_RX_EN
RW
该位为 0 禁止端点 1 接收;为 1 使能端点 1 接收(OUT)
0
6
bUEP1_TX_EN
RW
该位为 0 禁止端点 1 发送;为 1 使能端点 1 发送(IN)
0
5
保留
RO
保留
0
4
bUEP1_BUF_MOD
RW
端点 1 数据缓冲区模式控制位
0
3
bUEP4_RX_EN
R0
该位为 0 禁止端点 4 接收;为 1 使能端点 4 接收(OUT)
0
2
bUEP4_TX_EN
RW
该位为 0 禁止端点 4 发送;为 1 使能端点 4 发送(IN)
0
[1:0]
保留
RO
保留
00b
由 bUEP4_RX_EN 和 bUEP4_TX_EN 组合控制 USB 端点 0 和 4 的数据缓冲区模式,参考下表。
表 16.3.2 端点 0 和 4 缓冲区模式
bUEP4_RX_EN bUEP4_TX_EN
结构描述:以 UEP0_DMA 为起始地址由低向高排列
0
0
端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区(IN 和 OUT)
1
0
端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节接收缓冲区(OUT)
0
1
端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节发送缓冲区(IN)
1
1
端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节接收缓冲区(OUT);
端点 4 单 64 字节发送缓冲区(IN)。全部 192 字节排列如下:
UEP0_DMA+0 地址:端点 0 收发共用;
UEP0_DMA+64 地址:端点 4 接收;
UEP0_DMA+128 地址:端点 4 发送
USB 端点 2、3 模式控制寄存器(UEP2_3_MOD):
位
名称
访问
描述
复位值
7
bUEP3_RX_EN
RW
该位为 0 禁止端点 3 接收;为 1 使能端点 3 接收(OUT)
0
6
bUEP3_TX_EN
RW
该位为 0 禁止端点 3 发送;为 1 使能端点 3 发送(IN)
0
5
保留
RO
保留
0
4
bUEP3_BUF_MOD
RW
端点 3 数据缓冲区模式控制位
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com