Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH554 Datasheet(PDF) 45 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH554
Description  8-bit USB single chip microcomputer
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH554 Datasheet(HTML) 45 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH554 Datasheet HTML 41Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 42Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 43Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 44Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 45Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 46Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 47Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 48Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH554 Datasheet HTML 49Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 54 page
background image
CH554 手册
45
UEP0_CTRL
DCh
端点 0 控制寄存器
0000 0000b
UEP0_T_LEN
DDh
端点 0 发送长度寄存器
0xxx xxxxb
UEP4_CTRL
DEh
端点 4 控制寄存器
0000 0000b
UEP4_T_LEN
DFh
端点 4 发送长度寄存器
0xxx xxxxb
UEP4_1_MOD
EAh
端点 1、4 模式控制寄存器
0000 0000b
UEP2_3_MOD
EBh
端点 2、3 模式控制寄存器
0000 0000b
UEP0_DMA_H
EDh
端点 0 和 4 缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UEP0_DMA_L
ECh
端点 0 和 4 缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UEP0_DMA
ECh
UEP0_DMA_L 和 UEP0_DMA_H 组成 16 位 SFR
0xxxh
UEP1_DMA_H
EFh
端点 1 缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UEP1_DMA_L
EEh
端点 1 缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UEP1_DMA
EEh
UEP1_DMA_L 和 UEP1_DMA_H 组成 16 位 SFR
0xxxh
UEP2_DMA_H
E5h
端点 2 缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UEP2_DMA_L
E4h
端点 2 缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UEP2_DMA
E4h
UEP2_DMA_L 和 UEP2_DMA_H 组成 16 位 SFR
0xxxh
UEP3_DMA_H
E7h
端点 3 缓冲区起始地址高字节
0000 00xxb
UEP3_DMA_L
E6h
端点 3 缓冲区起始地址低字节
xxxx xxxxb
UEP3_DMA
E6h
UEP3_DMA_L 和 UEP3_DMA_H 组成 16 位 SFR
0xxxh
USB 设备物理端口控制寄存器(UDEV_CTRL),受 bUC_RESET_SIE 复位控制:
位
名称
访问
描述
复位值
7
bUD_PD_DIS
RW
USB 设备端口 UDP/UDM 引脚内部下拉电阻禁用位,该位为 1
禁用内部下拉电阻;该位为 0 使能内部下拉电阻。该位不
受 bUSB_IO_EN 控制,也可用于 GPIO 模式提供下拉电阻
1
6
保留
RO
保留
0
5
bUD_DP_PIN
RO
当前 UDP 引脚状态,为 0 表示低电平;为 1 表示高电平
x
4
bUD_DM_PIN
RO
当前 UDM 引脚状态,为 0 表示低电平;为 1 表示高电平
x
3
保留
RO
保留
0
2
bUD_LOW_SPEED
RW
USB 设备物理端口低速模式使能位,该位为 1 选择 1.5Mbps
低速模式;该位为 0 选择 12Mbps 全速模式
0
1
bUD_GP_BIT
RW
USB 设备模式通用标志位:使用者可自己定义,可软件清零
或置位
0
0
bUD_PORT_EN
RW
USB 设备物理端口使能位,该位为 1 使能物理端口;该位为
0 禁用物理端口
0
端点 n 控制寄存器(UEPn_CTRL):
位
名称
访问
描述
复位值
7
bUEP_R_TOG
RW
USB 端点 n 的接收器(处理 SETUP/OUT 事务)期望的同步触发
位,该位为 0 表示期望 DATA0;为 1 表示期望 DATA1
0
6
bUEP_T_TOG
RW
USB 端点 n 的发送器(处理 IN 事务)准备的同步触发位,该
位为 0 表示发送 DATA0;为 1 表示发送 DATA1
0
5
保留
RO
保留
0
4
bUEP_AUTO_TOG
RW
同步触发位自动翻转使能控制位,该位为 1 表示在发送成
功或接收成功后自动翻转相应的同步触发位;为 0 表示不
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com