Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GX1 Datasheet(PDF) 9 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # GX1
Description  Processor Series Low Power Integrated x86 Solution
PDF  247 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

GX1 Datasheet(HTML) 9 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button GX1 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) GX1 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) GX1 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) GX1 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) GX1 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) GX1 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) GX1 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) GX1 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) GX1 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 247 page
background image
Revision 1.0
9
www.national.com
Table of Contents (Continued)
8.0
Instruction Set. . . . ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. . 213
8.1
GENERAL INSTRUCTION SET FORMAT . ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 213
8.1.1
Prefix (Optional)
... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 214
8.1.2
Opcode . .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 214
8.1.2.1
w Field(Operand Size) ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 214
8.1.2.2
d Field (OperandDirection) . . ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 214
8.1.2.3
s Field (ImmediateDataField Size) . ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 215
8.1.2.4
eee Field(MOV-InstructionRegisterSelection) . ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 215
8.1.3
mod andr/m Byte (Memory Addressing) . ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 215
8.1.4
reg Field .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 216
8.1.4.1
sreg2 Field (ES,CS, SS, DSRegister Selection) ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 216
8.1.4.2
sreg3 Field (FS and GS SegmentRegisterSelection) . ... ... ... ... .. ... ... .. 216
8.1.5
s-i-b Byte (Scale, Indexing, Base) ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 216
8.1.5.1
ssField (Scale Selection) . ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 216
8.1.5.2
index Field (Index Selection) . ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 217
8.1.5.3
Base Field (s-i-b Present) . ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 217
8.2
CPUID INSTRUCTION ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 218
8.2.1
Standard CPUID Levels . .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 218
8.2.1.1
CPUID Instruction with EAX = 00000000h . ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 218
8.2.1.2
CPUID Instruction with EAX = 00000001h . ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 219
8.2.1.3
CPUID Instruction with EAX = 00000002h . ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 219
8.2.2
Extended CPUIDLevels . .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 220
8.2.2.1
CPUID Instruction with EAX = 80000000h . ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 220
8.2.2.2
CPUID Instruction with EAX = 80000001h . ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 220
8.2.2.3
CPUID Instruction with EAX = 8000 0002h, 8000 0003h, 8000 0004h . . . . . . . . . . 221
8.2.2.4
CPUID Instruction with EAX = 80000005h . ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... .. 221
8.3
PROCESSOR CORE INSTRUCTIONSET ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 222
8.3.1
Opcodes .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 222
8.3.2
Clock Counts ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 222
8.3.3
Flags .. .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 222
8.4
FPU INSTRUCTIONSET . ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 234
8.5
MMX INSTRUCTION SET ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 239
8.6
EXTENDEDMMX INSTRUCTIONSET ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 244
Appendix A
Support Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
A.1
ORDER INFORMATION . ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 246
A.2
DATA BOOK REVISION HISTORY ... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... 246



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com