Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC1100 Datasheet(PDF) 285 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
Part # SC1100
Description  Geode??Information Appliance On a Chip
PDF  348 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NSC [National Semiconductor (TI)]
Direct Link  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

SC1100 Datasheet(HTML) 285 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button SC1100 Datasheet HTML 281Page - National Semiconductor (TI) SC1100 Datasheet HTML 282Page - National Semiconductor (TI) SC1100 Datasheet HTML 283Page - National Semiconductor (TI) SC1100 Datasheet HTML 284Page - National Semiconductor (TI) SC1100 Datasheet HTML 285Page - National Semiconductor (TI) SC1100 Datasheet HTML 286Page - National Semiconductor (TI) SC1100 Datasheet HTML 287Page - National Semiconductor (TI) SC1100 Datasheet HTML 288Page - National Semiconductor (TI) SC1100 Datasheet HTML 289Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 285 / 348 page
background image
Revision 1.1
285
www.national.com
Electrical Specifications (Continued)
7.1.6
Pull-Up and Pull-Down Resistors
The following table lists input balls that are internally con-
nected to a pull-up or pull-down resistor. If these balls are
not used, they do not require connection to an external
pull-up or pull-down resistor.
Note:
The resistors described in this table are imple-
mented as transistors.
Table 7-6. Balls with PU/PD Resistors
Signal Name
Ball No.
PU/
PD
Typ1
Value [
Ω] Conditions
PCI
FRAME#
P25
PU
22.5K
@ VIN = VSS
C/BE[3:0]#
V26, R26,
G24, E24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
PAR
H24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
IRDY#
P26
PU
22.5K
@ VIN = VSS
TRDY#
N25
PU
22.5K
@ VIN = VSS
STOP#
M25
PU
22.5K
@ VIN = VSS
DEVSEL#
N26
PU
22.5K
@ VIN = VSS
PERR#
J24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
SERR#
L25
PU
22.5K
@ VIN = VSS
REQ3#
T24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
REQ2#
AC26
PU
22.5K
@ VIN = VSS
REQ1#
AA25
PU
22.5K
@ VIN = VSS
REQ0#
AA26
PU
22.5K
@ VIN = VSS
INTA#
AD26
PU
22.5K
@ VIN = VSS
INTB#
W24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
INTC#
Y24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
INTD#
V24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
Low Pin Count (LPC)
LAD[3:0]
C25, D26,
D25, E26
PU
22.5K
@ VIN = VSS
LDRQ#
C26
PU
22.5K
@ VIN = VSS
SERIRQ
A24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
System (Straps)
CLKSEL[3:0]
AE22, AD22,
AD25, D23
PD
100K
@ VIN = VIO
BOOT16
C23
PD
100K
@ VIN = VIO
FPCI_MON
AB25
PD
100K
@ VIN = VIO
LPC_ROM
AB26
PD
100K
@ VIN = VIO
ACCESS.bus2
AB1C
Y1
PU
22.5K
@ VIN = VSS
AB1D
Y2
PU
22.5K
@ VIN = VSS
AB2C
AE23
PU
22.5K
@ VIN = VSS
AB2D
AD23
PU
22.5K
@ VIN = VSS
JTAG
TCK
AE20
PU
22.5K
@ VIN = VSS
TMS
AF21
PU
22.5K
@ VIN = VSS
TDI
AF20
PU
22.5K
@ VIN = VSS
TRST#
AC20
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO2
GPIO0
B22
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO1
AD24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO2
B21
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO3
A22
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO6
AD12
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO7
AF11
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO8
AC12
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO9
AE12
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO10
AF12
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO11
AF19
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO12
AE23
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO13
AD23
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO14
D22
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO15
C22
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO16
AE18
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO17
B23
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO18
AC24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO19
Y24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO20
D21
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO32
E26
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO33
D25
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO34
D26
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO35
C25
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO36
C26
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO37
B24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO38
AB23
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO39
A24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO40
B20
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO41
AA24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
GPIO47
AB24
PU
22.5K
@ VIN = VSS
Power Management
PWRBTN#
AF15
PU
100K
@ VIN = VSS
GPWIO[2:0]
AF17, AE16,
AC15
PU
100K
@ VIN = VSS
Test and Measurement
GTEST
AD21
PD
22.5K
@ VIN = VIO
1.
Accuracy is: 22.5 K
Ω resistors are within a range of 20 KΩ to
50 K
Ω. 100 KΩ resistors are within a range of 90 KΩ to 250
K
Ω.
2.
Controlled by software.
Signal Name
Ball No.
PU/
PD
Typ1
Value [
Ω] Conditions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com